データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4005RLG データシート(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

部品番号 1N4005RLG
部品情報  Axial Lead Standard Recovery Rectifiers
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

1N4005RLG データシート(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  1N4005RLG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 1N4005RLG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 1N4005RLG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 1N4005RLG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 1N4005RLG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 1N4005RLG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007
http://onsemi.com
3
1
0.1
1
0.5
0.6
0.7
VF, INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Figure 1. Typical Forward Voltage
Figure 2. Typical Reverse Current
10
0.8
0.9
1.1
1.2
TC = 25°C
TC = 150°C
TC = 100°C
1.0E−09
800
0
100 200
300 400 500
VR, REVERSE VOLTAGE (V)
Figure 3. Typical Capacitance
600 700
900 1000
TC = 25°C
TC = 150°C
TC = 100°C
1.0E−08
1.0E−07
1.0E−06
1.0E−05
1.0E−04
100
1
160
0
20
40
60
80
100
VR, REVERSE VOLTAGE (V)
10
120 140
180 200
TJ = 25°C


同様の部品番号 - 1N4005RLG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
1N4005RL ONSEMI-1N4005RL Datasheet
30Kb / 4P
   Axial Lead Standard Recovery Rectifiers
December, 2004 ??Rev. 9
More results

同様の説明 - 1N4005RLG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
1N5400 ONSEMI-1N5400 Datasheet
42Kb / 6P
   Axial-Lead Standard Recovery Rectifiers
December, 2004 ??Rev. 6
1N5400 ONSEMI-1N5400_08 Datasheet
120Kb / 6P
   Axial-Lead Standard Recovery Rectifiers
May, 2008 ??Rev. 10
1N4001 ONSEMI-1N4001 Datasheet
30Kb / 4P
   Axial Lead Standard Recovery Rectifiers
December, 2004 ??Rev. 9
1N4001 ONSEMI-1N4001_12 Datasheet
102Kb / 7P
   Axial Lead Standard Recovery Rectifiers
October, 2012 ??Rev. 13
HEF4093BTD-T ONSEMI-HEF4093BTD-T Datasheet
50Kb / 6P
   Axial Lead Standard Recovery Rectifiers
August, 2005 ??Rev. 12
1N4007 ONSEMI-1N4007 Datasheet
102Kb / 7P
   Axial Lead Standard Recovery Rectifiers
October, 2012 ??Rev. 13
logo
NTE Electronics
NTE5800 NTE-NTE5800 Datasheet
17Kb / 2P
   Axial Lead Standard Recovery Silicon Rectifiers, 3 Amp
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MR501 NJSEMI-MR501 Datasheet
114Kb / 2P
   MINIATURE SIZE, AXIAL LEAD MOUNTED STANDARD RECOVERY POWER RECTIFIERS
logo
ON Semiconductor
1N5400 ONSEMI-1N5400_06 Datasheet
57Kb / 6P
   Axial?묹ead Standard Recovery Rectifiers
December, 2006 ??Rev. 9
logo
Digitron Semiconductors
1N4933 DIGITRON-1N4933 Datasheet
92Kb / 2P
   AXIAL-LEAD FAST RECOVERY RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com