データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM1-NRR1-01-N1 データシート(PDF) 4 Page - Cree, Inc

部品番号 LM1-NRR1-01-N1
部品情報  SMD LED
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CREE [Cree, Inc]
ホームページ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

LM1-NRR1-01-N1 データシート(HTML) 4 Page - Cree, Inc

  LM1-NRR1-01-N1 Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc LM1-NRR1-01-N1 Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc LM1-NRR1-01-N1 Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc LM1-NRR1-01-N1 Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc LM1-NRR1-01-N1 Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc LM1-NRR1-01-N1 Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc LM1-NRR1-01-N1 Datasheet HTML 7Page - Cree, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
Copyright © 2007 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree and the
Cree logo are registered trademarks of Cree, Inc.
4
CLD-CT42.000
Cree, Inc.
4600 Silicon Drive
Durham, NC 27703
USA Tel: +1.919.313.5300
Fax: +1.919.313.5778
www.cree.com/ledlamps
Graphs
5/6
Format #: COTCO-D-074
REV.4
Document No.
SPE/LM1-NRR1-01-N1
Rev. No.
02
G
Grraapphhss
-60
-90
50% Power Angle :
0%
90
60
30
-30
0
0
20%
100%
80%
40%
60%
FAR FIELD PATTERN
IF(mA)
70
60
50
40
30
20
20
0
10
0
RED
GREEN
70
60
IF(mA)
50
40
GREEN
RED
BLUE
BLUE
80
40
60
30
20
10
0
0
20
T( C)
100
80
40
60
IF(mA)
70
60
50
40
30
20
0
20
10
0
60
BLUE
BLUE
GREEN
RED
80
60
40
70
IF(mA)
60
50
40
30
20
10
20
0
0
GREEN
T( C)
100
80
40
RED
100
T( C)
100
T( C)


同様の部品番号 - LM1-NRR1-01-N1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Marktech Corporate
LM1-NNN1-01 MARKTECH-LM1-NNN1-01 Datasheet
259Kb / 4P
   Cotco RGB TOPLED LED
More results

同様の説明 - LM1-NRR1-01-N1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
LG-170DGM-CT ETC-LG-170DGM-CT Datasheet
146Kb / 11P
   LED SMD
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SIB2336E-HD2 KODENSHI-SIB2336E-HD2 Datasheet
295Kb / 6P
   SMD LED
SY2336-G KODENSHI-SY2336-G Datasheet
204Kb / 5P
   SMD LED
SY2336-GA KODENSHI-SY2336-GA Datasheet
204Kb / 5P
   SMD LED
SO2336-G KODENSHI-SO2336-G Datasheet
203Kb / 5P
   SMD LED
logo
Lite-On Technology Corp...
LTPA-S38FUMWE LITEON-LTPA-S38FUMWE Datasheet
745Kb / 16P
   SMD LED
LTSA-T67RZHETA LITEON-LTSA-T67RZHETA Datasheet
920Kb / 15P
   SMD LED
LTSA-T680 LITEON-LTSA-T680 Datasheet
776Kb / 14P
   SMD LED
LTST-S32F1KT-5A LITEON-LTST-S32F1KT-5A_15 Datasheet
877Kb / 13P
   SMD LED
LTPL-C0675WPNB LITEON-LTPL-C0675WPNB Datasheet
629Kb / 16P
   SMD LED
LTSA-C190TBA5 LITEON-LTSA-C190TBA5 Datasheet
482Kb / 14P
   SMD LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com