データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ML1013R データシート(PDF) 4 Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

部品番号 ML1013R
部品情報  FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEM?
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
ホームページ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor

ML1013R データシート(HTML) 4 Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

  ML1013R Datasheet HTML 1Page - Mitsubishi Electric Semiconductor ML1013R Datasheet HTML 2Page - Mitsubishi Electric Semiconductor ML1013R Datasheet HTML 3Page - Mitsubishi Electric Semiconductor ML1013R Datasheet HTML 4Page - Mitsubishi Electric Semiconductor ML1013R Datasheet HTML 5Page - Mitsubishi Electric Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
( 4 / 5 )
60
40
20
0
-20
-40
-60
0
50
100
Angle (deg.)
Tc=25
°C
Po=50mW
50
40
30
20
10
0
0
5
10
Light Output Power, Po (mW)
Tc=25
°C, CW
NA=0.7
PMMA Lens
Far-Field-Patterns
Astigmatic Distance
ML1XX3 SERIES
FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
MITSUBISHI
ELECTRIC
50
40
30
20
10
0
681
682
683
684
685
686
~0.06nm/mW
70
60
50
40
30
20
10
0
680
682
684
686
688
690
692
694
~0.18nm/
°C
Case Temperature, Tc (
°C)
Tc=25
°C
CW
Po=50mW
CW
Light Output Power, Po (mW)
Peak Wavelength vs. Temperature
Peak Wavelength vs. Light Output Power
Typical Characteristics
θ//=10°
θ⊥=20°
as of February '00


同様の部品番号 - ML1013R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
ML1012R MITSUBISHI-ML1012R Datasheet
50Kb / 5P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML1016R MITSUBISHI-ML1016R Datasheet
38Kb / 4P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML101J10 MITSUBISHI-ML101J10 Datasheet
165Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEM
ML101J14 MITSUBISHI-ML101J14 Datasheet
68Kb / 5P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEM?
ML101J18 MITSUBISHI-ML101J18 Datasheet
74Kb / 3P
   MITSUBISHI LASER DIODES
More results

同様の説明 - ML1013R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
ML1XX10 MITSUBISHI-ML1XX10 Datasheet
165Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEM
ML1XX14 MITSUBISHI-ML1XX14 Datasheet
68Kb / 5P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEM?
ML6XX27 MITSUBISHI-ML6XX27 Datasheet
774Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS?
ML6XX25 MITSUBISHI-ML6XX25 Datasheet
87Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML4XX26 MITSUBISHI-ML4XX26 Datasheet
51Kb / 4P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML1XX2 MITSUBISHI-ML1XX2 Datasheet
50Kb / 5P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML6XX28 MITSUBISHI-ML6XX28 Datasheet
21Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML6XX24 MITSUBISHI-ML6XX24 Datasheet
209Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS?
ML1XX8 MITSUBISHI-ML1XX8 Datasheet
47Kb / 3P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML6XX16 MITSUBISHI-ML6XX16 Datasheet
34Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com