データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRLZ44ZS データシート(PDF) 10 Page - International Rectifier

部品番号 IRLZ44ZS
部品情報  AUTOMOTIVE MOSFET (VDSS = 55V , RDS(on) =13.5m廓 , ID = 51A)
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLZ44ZS データシート(HTML) 10 Page - International Rectifier

Back Button IRLZ44ZS Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLZ44ZS Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLZ44ZS Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLZ44ZS Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLZ44ZS Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRLZ44ZS Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRLZ44ZS Datasheet HTML 11Page - International Rectifier IRLZ44ZS Datasheet HTML 12Page - International Rectifier IRLZ44ZS Datasheet HTML 13Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
IRLZ44Z/S/LPbF
10
www.irf.com
N ote: "P " in as s em bly line
pos ition indicates "L ead-F ree"
F 530S
T H IS IS AN IR F 5 3 0 S W IT H
LOT COD E 8 0 24
AS S E M B L E D ON W W 02, 2000
IN T H E AS S E M B L Y L IN E "L "
AS S E M B L Y
LOT COD E
IN T E R N AT IO N AL
RE CT IF IE R
LO GO
PAR T N U M B E R
DAT E CODE
Y E AR 0 = 2000
WE E K 0 2
LIN E L
OR
F 530S
A = AS S E M B L Y S IT E CO D E
WE E K 0 2
P = D E S IGN AT E S L E AD -F R E E
PR O D U CT (O P T IO N AL )
RECT IF IE R
IN T E R N AT IO N AL
LO GO
LO T CO D E
AS S E M B L Y
Y E AR 0 = 200 0
DAT E CO D E
PAR T N U M B E R
D2Pak Part Marking Information (Lead-Free)
D2Pak Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)


同様の部品番号 - IRLZ44ZS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLZ44ZS IRF-IRLZ44ZS Datasheet
304Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRLZ44ZS ISC-IRLZ44ZS Datasheet
299Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - IRLZ44ZS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFZ44ZPBF IRF-IRFZ44ZPBF Datasheet
291Kb / 13P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 13.9m廓 , ID = 51A )
IRFZ44Z IRF-IRFZ44Z Datasheet
333Kb / 12P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=13.9mohm, Id=51A)
IRF1405ZPBF IRF-IRF1405ZPBF Datasheet
812Kb / 13P
   AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 75A )
IRF1405SPBF IRF-IRF1405SPBF Datasheet
240Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 5.3m廓 , ID = 131A )
IRLZ34NSPBF IRF-IRLZ34NSPBF Datasheet
297Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 0.035廓 , ID = 30A )
IRFR5305PBF IRF-IRFR5305PBF Datasheet
248Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = -55V , RDS(on) = 0.065廓 , ID = -31A )
IRF1405ZS-7PPBF IRF-IRF1405ZS-7PPBF Datasheet
696Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 120A )
IRFZ46N IRF-IRFZ46N_04 Datasheet
190Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET(VDSS = 55V,RDS(on) = 16.5m廓,ID = 53A)
IRFR2905ZPBF IRF-IRFR2905ZPBF Datasheet
278Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 14.5m廓 , ID = 42A )
IRFR9024NPBF IRF-IRFR9024NPBF Datasheet
1Mb / 11P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -55V , RDS(on) = 0.175廓 , ID = -11A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com