データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

M63828WP データシート(PDF) 5 Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

部品番号 M63828WP
部品情報  7-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY WITH CLAMP DIODE
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
ホームページ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor

M63828WP データシート(HTML) 5 Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

  M63828WP Datasheet HTML 1Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M63828WP Datasheet HTML 2Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M63828WP Datasheet HTML 3Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M63828WP Datasheet HTML 4Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M63828WP Datasheet HTML 5Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M63828WP Datasheet HTML 6Page - Mitsubishi Electric Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Feb. 2003
MITSUBISHI SEMICONDUCTOR <TRANSISTOR ARRAY>
M63828WP/DP
7-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY WITH CLAMP DIODE
PACKAGE OUTLINE
16P4X-A
PACKAGE TYPE :
16P4X-A 16PIN PLASTIC MOLD DUAL INLINE PACKAGE
Dimension in mm
A
A1
A2
b
c
D
E
e
e1
L
b1
D
b1
b
SEATING PLANE
e
Symbol
Min
Nom
Max
Dimension in Millimeters
0.38
0.36
1.14
0.20
18.9
6.35
3.18
3.3
0.46
1.52
0.25
19.15
6.5
2.54
7.94
0.56
4.57
1.78
0.33
19.3
6.65
b2
b2
0.76
0.99
1.14
3.25
3.45
7.62
8.26
e2
9.145
8.64
9.65
Taiwan A’ssy product


同様の部品番号 - M63828WP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M63820FP MITSUBISHI-M63820FP Datasheet
44Kb / 2P
   8-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR-ARRAY WITH CLAMP DIODE
M63820KP MITSUBISHI-M63820KP Datasheet
44Kb / 2P
   8-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR-ARRAY WITH CLAMP DIODE
M63823FP MITSUBISHI-M63823FP Datasheet
78Kb / 4P
   7-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR-ARRAY WITH CLAMP DIODE
M63823GP MITSUBISHI-M63823GP Datasheet
78Kb / 4P
   7-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR-ARRAY WITH CLAMP DIODE
M63823P MITSUBISHI-M63823P Datasheet
78Kb / 4P
   7-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR-ARRAY WITH CLAMP DIODE
More results

同様の説明 - M63828WP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M63823P MITSUBISHI-M63823P Datasheet
78Kb / 4P
   7-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR-ARRAY WITH CLAMP DIODE
M54525P MITSUBISHI-M54525P Datasheet
450Kb / 3P
   7-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY WITH CLAMP DIODE
M54524P MITSUBISHI-M54524P Datasheet
108Kb / 3P
   7-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY WITH CLAMP DIODE
M54525AGP MITSUBISHI-M54525AGP Datasheet
65Kb / 4P
   7-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR-ARRAY WITH CLAMP DIODE
M54523P MITSUBISHI-M54523P Datasheet
47Kb / 4P
   7-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR-ARRAY WITH CLAMP DIODE
M54526P MITSUBISHI-M54526P Datasheet
82Kb / 4P
   7-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY WITH CLAMP DIODE
M63827WP MITSUBISHI-M63827WP Datasheet
72Kb / 6P
   7-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY WITH CLAMP DIODE
M63824GP MITSUBISHI-M63824GP Datasheet
43Kb / 4P
   7-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR-ARRAY WITH CLAMP DIODE
M63826P MITSUBISHI-M63826P Datasheet
76Kb / 4P
   7-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR-ARRAY WITH CLAMP DIODE
M63800FP MITSUBISHI-M63800FP Datasheet
68Kb / 4P
   7-UNIT 500mA SOURCE TYPE DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY WITH CLAMP DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com