データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SS1003EJ データシート(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号 SS1003EJ
部品情報  Schottky Barrier Diode 30V, 1A Rectifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

SS1003EJ データシート(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  SS1003EJ Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SS1003EJ Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SS1003EJ Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SS1003EJ
No.8157-2/3
0
0.1
IT07939
IF -- VF
Forward Voltage, VF -- V
10
0
40
IT07940
IR -- VR
Reverse Voltage, VR -- V
0.001
2
3
5
7
0.01
2
3
5
7
0.1
2
3
5
7
1.0
2
3
5
7
10
0.2
0.3
0.4
0.5
1.0
2
3
5
7
3
2
10
2
3
5
7
100
2
3
5
7
1000
2
3
5
7
10000
20
30
Ta=125
°C
100°C
75°C
50°C
25°C
--25°C
Package Dimensions
unit : mm (typ)
7033A-001
Type No. Indication (Top view)
Electrical Connection (Top view) trr Test Circuit
1 : Cathode
2 : Cathode
3 : Anode
4 : Anode
SANYO : ECSP1608-4
0.5
0.2
Bottom View
Top View
12
12
43
43
0.8
Polarity Discriminating Mark
Duty
≤10%
50
100
10
--5V
trr
10
µs
DH
Cathode mark (Top)
Cathode mark (Top)
*Electrodes : on the bottom
Anode
Anode
Cathode
Cathode


同様の部品番号 - SS1003EJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ABC Taiwan Electronics ...
SS1003100ML ABC-SS1003100ML Datasheet
144Kb / 8P
   SHIELDED SMD POWER INDUCTOR
SS1003101ML ABC-SS1003101ML Datasheet
144Kb / 8P
   SHIELDED SMD POWER INDUCTOR
SS1003120ML ABC-SS1003120ML Datasheet
144Kb / 8P
   SHIELDED SMD POWER INDUCTOR
SS1003121ML ABC-SS1003121ML Datasheet
144Kb / 8P
   SHIELDED SMD POWER INDUCTOR
SS1003150ML ABC-SS1003150ML Datasheet
144Kb / 8P
   SHIELDED SMD POWER INDUCTOR
More results

同様の説明 - SS1003EJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
SB1003EJ SANYO-SB1003EJ Datasheet
40Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER DIODE 30V, 1A RECTIFIER
SB1003M SANYO-SB1003M Datasheet
32Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 30V, 1A Rectifier
SS1003M SANYO-SS1003M Datasheet
32Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 30V, 1A Rectifier
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SDB130B KODENSHI-SDB130B Datasheet
240Kb / 5P
   30V, 1A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SDB130B-1 KODENSHI-SDB130B-1 Datasheet
233Kb / 5P
   30V, 1A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SDB130 KODENSHI-SDB130 Datasheet
235Kb / 5P
   30V, 1A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Sanyo Semicon Device
SBE808 SANYO-SBE808 Datasheet
40Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 15V, 1A Rectifier
SS10015M SANYO-SS10015M Datasheet
98Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 15V, 1A Rectifier
SBS808M SANYO-SBS808M Datasheet
32Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 15V, 1A Rectifier
SBM0203R SANYO-SBM0203R Datasheet
48Kb / 4P
   Schottky Barrier Diode 30V, 0.2A Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com