データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BUZ110SE3045A データシート(PDF) 3 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 BUZ110SE3045A
部品情報  SIPMOS짰 Power Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BUZ110SE3045A データシート(HTML) 3 Page - Infineon Technologies AG

  BUZ110SE3045A Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BUZ110SE3045A Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BUZ110SE3045A Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BUZ110SE3045A Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BUZ110SE3045A Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BUZ110SE3045A Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BUZ110SE3045A Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BUZ110SE3045A Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
BUZ 110S
Data Book
3
05.99
Electrical Characteristics, at
Tj = 25 ˚C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
Dynamic Characteristics
Transconductance
VDS≥2*ID*RDS(on)max , ID = 66 A
gfs
30
49
-
S
Input capacitance
VGS = 0 V, VDS = 25 V, f = 1 MHz
Ciss
-
2420
3025
pF
Output capacitance
VGS = 0 V, VDS = 25 V, f = 1 MHz
Coss
-
745
930
Reverse transfer capacitance
VGS = 0 V, VDS = 25 V, f = 1 MHz
Crss
-
380
475
Turn-on delay time
VDD = 30 V, VGS = 10 V, ID = 80 A,
RG = 3.9 Ω
td(on)
-
20
30
ns
Rise time
VDD = 30 V, VGS = 10 V, ID = 80 A,
RG = 3.9 Ω
tr
-
35
55
Turn-off delay time
VDD = 30 V, VGS = 10 V, ID = 80 A,
RG = 3.9 Ω
td(off)
-
45
70
Fall time
VDD = 30 V, VGS = 10 V, ID = 80 A,
RG = 3.9 Ω
tf
-
30
45


同様の部品番号 - BUZ110SE3045A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ110S SIEMENS-BUZ110S Datasheet
122Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated dv/dt rated)
BUZ110SL SIEMENS-BUZ110SL Datasheet
121Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated dv/dt rated)
More results

同様の説明 - BUZ110SE3045A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
SPI47N10L INFINEON-SPI47N10L_02 Datasheet
114Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
2002-01-09
SPD04P10PLG INFINEON-SPD04P10PLG Datasheet
463Kb / 9P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.6 2012-09-10
SPB08P06P INFINEON-SPB08P06P_12 Datasheet
273Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.7 2012-09-07
SPP80N06S-08 INFINEON-SPP80N06S-08 Datasheet
171Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev. 1.0 2004-11-30
SPD15P10PL INFINEON-SPD15P10PL Datasheet
763Kb / 10P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.5 2012-09-03
SPD08P06PG INFINEON-SPD08P06PG_12 Datasheet
605Kb / 9P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.92 2012-09-10
SPD04P10PG INFINEON-SPD04P10PG Datasheet
479Kb / 9P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.6 2012-09-10
SPB18P06PG INFINEON-SPB18P06PG_12 Datasheet
446Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.6 2012-09-07
SPP15P10PLH INFINEON-SPP15P10PLH Datasheet
767Kb / 10P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.4 2011-09-01
BSS138NH6327 INFINEON-BSS138NH6327 Datasheet
463Kb / 9P
   SIPMOS짰 Small-Signal-Transistor
Rev. 2.86 2012-04-17
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com