データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRLZ34NLPBF データシート(PDF) 6 Page - International Rectifier

部品番号 IRLZ34NLPBF
部品情報  HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 0.035廓 , ID = 30A )
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLZ34NLPBF データシート(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRLZ34NLPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLZ34NLPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLZ34NLPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLZ34NLPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLZ34NLPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLZ34NLPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLZ34NLPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLZ34NLPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRLZ34NLPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
IRLZ34NS/LPbF
6
www.irf.com
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
VDS
L
D.U.T.
VDD
IAS
tp
0.01
RG
+
-
tp
VDS
IAS
VDD
V(BR)DSS
5.0V
QG
QGS
QGD
VG
Charge
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
0
50
100
150
200
250
25
50
75
100
125
150
175
J
A
Starting T , Junction Temperature (°C)
V
= 25V
I
TOP
6.6A
11A
BOTTOM
16A
DD
D
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
5.0 V


同様の部品番号 - IRLZ34NLPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLZ34NL IRF-IRLZ34NL Datasheet
190Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRLZ34NLPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFR9024NPBF IRF-IRFR9024NPBF Datasheet
1Mb / 11P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -55V , RDS(on) = 0.175廓 , ID = -11A )
IRLR014NPBF IRF-IRLR014NPBF Datasheet
281Kb / 11P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 0.14廓 , ID = 10A )
IRLL2705PBF IRF-IRLL2705PBF Datasheet
220Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 0.04廓 , ID = 3.8A )
IRFR5305PBF IRF-IRFR5305PBF Datasheet
248Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = -55V , RDS(on) = 0.065廓 , ID = -31A )
IRF1405ZS-7PPBF IRF-IRF1405ZS-7PPBF Datasheet
696Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 120A )
IRF1405ZPBF IRF-IRF1405ZPBF Datasheet
812Kb / 13P
   AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 75A )
IRLZ44ZPBF IRF-IRLZ44ZPBF Datasheet
362Kb / 13P
   AUTOMOTIVE MOSFET (VDSS = 55V , RDS(on) =13.5m廓 , ID = 51A)
IRFZ46N IRF-IRFZ46N_04 Datasheet
190Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET(VDSS = 55V,RDS(on) = 16.5m廓,ID = 53A)
IRFZ44ZPBF IRF-IRFZ44ZPBF Datasheet
291Kb / 13P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 13.9m廓 , ID = 51A )
IRFR2905ZPBF IRF-IRFR2905ZPBF Datasheet
278Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 14.5m廓 , ID = 42A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com