データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRLZ34NLPBF データシート(PDF) 11 Page - International Rectifier

部品番号 IRLZ34NLPBF
部品情報  HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 0.035廓 , ID = 30A )
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLZ34NLPBF データシート(HTML) 11 Page - International Rectifier

Back Button IRLZ34NLPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLZ34NLPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLZ34NLPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLZ34NLPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLZ34NLPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLZ34NLPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLZ34NLPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRLZ34NLPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRLZ34NLPBF Datasheet HTML 11Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 11 page
background image
Note: For the most current drawings please refer to the IR website at:
http://www.irf.com/package/


同様の部品番号 - IRLZ34NLPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLZ34NL IRF-IRLZ34NL Datasheet
190Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRLZ34NLPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFR9024NPBF IRF-IRFR9024NPBF Datasheet
1Mb / 11P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -55V , RDS(on) = 0.175廓 , ID = -11A )
IRLR014NPBF IRF-IRLR014NPBF Datasheet
281Kb / 11P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 0.14廓 , ID = 10A )
IRLL2705PBF IRF-IRLL2705PBF Datasheet
220Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 0.04廓 , ID = 3.8A )
IRFR5305PBF IRF-IRFR5305PBF Datasheet
248Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = -55V , RDS(on) = 0.065廓 , ID = -31A )
IRF1405ZS-7PPBF IRF-IRF1405ZS-7PPBF Datasheet
696Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 120A )
IRF1405ZPBF IRF-IRF1405ZPBF Datasheet
812Kb / 13P
   AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 75A )
IRLZ44ZPBF IRF-IRLZ44ZPBF Datasheet
362Kb / 13P
   AUTOMOTIVE MOSFET (VDSS = 55V , RDS(on) =13.5m廓 , ID = 51A)
IRFZ46N IRF-IRFZ46N_04 Datasheet
190Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET(VDSS = 55V,RDS(on) = 16.5m廓,ID = 53A)
IRFZ44ZPBF IRF-IRFZ44ZPBF Datasheet
291Kb / 13P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 13.9m廓 , ID = 51A )
IRFR2905ZPBF IRF-IRFR2905ZPBF Datasheet
278Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 14.5m廓 , ID = 42A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com