データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRLU7821PBF データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRLU7821PBF
部品情報  HEXFET짰 Power MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLU7821PBF データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRLU7821PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLU7821PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLU7821PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLU7821PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLU7821PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLU7821PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLU7821PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLU7821PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLU7821PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
IRLR/U7821PbF
www.irf.com
3
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
1
10
100
1000
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
V
= 15V
20µs PULSE WIDTH
DS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
GS
T = 175
C
J
°
T = 25
C
J
°
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100 120 140 160 180
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
V
=
I
=
GS
D
10V
65A
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
10000
2.5V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
VGS
TOP
10V
4.5V
3.7V
3.5V
3.3V
3.0V
2.7V
BOTTOM
2.5V
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
2.5V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 175°C
VGS
TOP
10V
4.5V
3.7V
3.5V
3.3V
3.0V
2.7V
BOTTOM
2.5V
TJ, Junction Temperature (°C)


同様の部品番号 - IRLU7821PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLU7821 IRF-IRLU7821 Datasheet
247Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRLU7821 ISC-IRLU7821 Datasheet
246Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRLU7821CPBF IRF-IRLU7821CPBF Datasheet
319Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRLU7821PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFBA1405PPBF IRF-IRFBA1405PPBF Datasheet
153Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFR3707PBF IRF-IRFR3707PBF Datasheet
221Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFZ44EPBF IRF-IRFZ44EPBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
336Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF520VPBF IRF-IRF520VPBF Datasheet
150Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFBC40SPBF IRF-IRFBC40SPBF Datasheet
360Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLIZ24NPBF IRF-IRLIZ24NPBF Datasheet
843Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF1010EPBF IRF-IRF1010EPBF Datasheet
231Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFI1010NPBF IRF-IRFI1010NPBF Datasheet
234Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFD014PBF IRF-IRFD014PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com