データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM18L08-70-S データシート(PDF) 8 Page - Ramtron International Corporation

部品番号 FM18L08-70-S
部品情報  256Kb Bytewide FRAM Memory
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RAMTRON [Ramtron International Corporation]
ホームページ  http://www.ramtron.com
Logo RAMTRON - Ramtron International Corporation

FM18L08-70-S データシート(HTML) 8 Page - Ramtron International Corporation

Back Button FM18L08-70-S Datasheet HTML 4Page - Ramtron International Corporation FM18L08-70-S Datasheet HTML 5Page - Ramtron International Corporation FM18L08-70-S Datasheet HTML 6Page - Ramtron International Corporation FM18L08-70-S Datasheet HTML 7Page - Ramtron International Corporation FM18L08-70-S Datasheet HTML 8Page - Ramtron International Corporation FM18L08-70-S Datasheet HTML 9Page - Ramtron International Corporation FM18L08-70-S Datasheet HTML 10Page - Ramtron International Corporation FM18L08-70-S Datasheet HTML 11Page - Ramtron International Corporation FM18L08-70-S Datasheet HTML 12Page - Ramtron International Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
FM18L08
Rev. 3.4
July 2007
8 of 13
AC Test Conditions
Input Pulse Levels
0.1 VDD to 0.9 VDD
Input rise and fall times
5 ns
Input and output timing levels
1.5V
Read Cycle Timing
CE
A0-14
OE
DQ0-7
t
AS
t
AH
t
CE
t
OE
t
CA
t
RC
t
PC
t
OHZ
t
HZ
Write Cycle Timing - /CE Controlled Timing
CE
A0-14
WE
DQ0-7
t
AS
t
AH
t
CA
t
WC
t
PC
OE
t
WS
t
DS
t
DH
t
WH
Equivalent AC Load Circuit
1.3V
Output
3300
50 pF


同様の部品番号 - FM18L08-70-S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
FM18L08-70-S ETC-FM18L08-70-S Datasheet
80Kb / 11P
   256Kb 2.7-3.6V Bytewide FRAM Memory
More results

同様の説明 - FM18L08-70-S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
FM1808 ETC-FM1808 Datasheet
89Kb / 12P
   256Kb Bytewide FRAM Memory
FM18L08 ETC-FM18L08 Datasheet
80Kb / 11P
   256Kb 2.7-3.6V Bytewide FRAM Memory
logo
Ramtron International C...
FM1608 RAMTRON-FM1608 Datasheet
104Kb / 12P
   64Kb Bytewide FRAM Memory
FM3808 RAMTRON-FM3808_06 Datasheet
230Kb / 27P
   256Kb Bytewide FRAM w/ Real-Time Clock
FM3808 RAMTRON-FM3808 Datasheet
191Kb / 28P
   256Kb Bytewide FRAM w/ Real-Time Clock
FM24C256 RAMTRON-FM24C256_05 Datasheet
98Kb / 12P
   256Kb FRAM Serial Memory
logo
List of Unclassifed Man...
FM24C256 ETC1-FM24C256 Datasheet
102Kb / 13P
   256Kb FRAM Serial Memory
FM20L08 ETC1-FM20L08 Datasheet
130Kb / 14P
   1Mbit Bytewide FRAM Memory - Extended Temp
logo
Ramtron International C...
FM20L08 RAMTRON-FM20L08_07 Datasheet
152Kb / 14P
   1Mbit Bytewide FRAM Memory - Industrial Temp.
logo
List of Unclassifed Man...
FM25256 ETC-FM25256 Datasheet
120Kb / 13P
   256Kb FRAM Serial 5V Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com