データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM18L08-70-S データシート(PDF) 11 Page - Ramtron International Corporation

部品番号 FM18L08-70-S
部品情報  256Kb Bytewide FRAM Memory
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RAMTRON [Ramtron International Corporation]
ホームページ  http://www.ramtron.com
Logo RAMTRON - Ramtron International Corporation

FM18L08-70-S データシート(HTML) 11 Page - Ramtron International Corporation

Back Button FM18L08-70-S Datasheet HTML 5Page - Ramtron International Corporation FM18L08-70-S Datasheet HTML 6Page - Ramtron International Corporation FM18L08-70-S Datasheet HTML 7Page - Ramtron International Corporation FM18L08-70-S Datasheet HTML 8Page - Ramtron International Corporation FM18L08-70-S Datasheet HTML 9Page - Ramtron International Corporation FM18L08-70-S Datasheet HTML 10Page - Ramtron International Corporation FM18L08-70-S Datasheet HTML 11Page - Ramtron International Corporation FM18L08-70-S Datasheet HTML 12Page - Ramtron International Corporation FM18L08-70-S Datasheet HTML 13Page - Ramtron International Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
FM18L08
Rev. 3.4
July 2007
11 of 13
28-pin 600-mil DIP (JEDEC MS-011)
All dimensions in inches
0.485
0.580
1.380
1.565
0.015
min.
0.100 BSC
0.005
min.
0.125
0.195
0.250 max
0.600 BSC
0.700 max.
0.600
0.625
0.030
0.070
PIN 1
0.014
0.022
0.115
0.200
DIP Package Marking Scheme
Legend:
XXXX= part number, S=speed (-70), P= package type (-PG)
R=rev code, YY=year, WW=work week, LLLLLL= lot code
Example: FM18L08, 70ns speed, “Green” DIP package,
B rev., Year 2006, Work Week 30, Lot code 50013G
RAMTRON
FM18L08-70-PG
B063050013G
RAMTRON
XXXXXXX-S-P
RYYWWLLLLLLL


同様の部品番号 - FM18L08-70-S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
FM18L08-70-S ETC-FM18L08-70-S Datasheet
80Kb / 11P
   256Kb 2.7-3.6V Bytewide FRAM Memory
More results

同様の説明 - FM18L08-70-S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
FM1808 ETC-FM1808 Datasheet
89Kb / 12P
   256Kb Bytewide FRAM Memory
FM18L08 ETC-FM18L08 Datasheet
80Kb / 11P
   256Kb 2.7-3.6V Bytewide FRAM Memory
logo
Ramtron International C...
FM1608 RAMTRON-FM1608 Datasheet
104Kb / 12P
   64Kb Bytewide FRAM Memory
FM3808 RAMTRON-FM3808_06 Datasheet
230Kb / 27P
   256Kb Bytewide FRAM w/ Real-Time Clock
FM3808 RAMTRON-FM3808 Datasheet
191Kb / 28P
   256Kb Bytewide FRAM w/ Real-Time Clock
FM24C256 RAMTRON-FM24C256_05 Datasheet
98Kb / 12P
   256Kb FRAM Serial Memory
logo
List of Unclassifed Man...
FM24C256 ETC1-FM24C256 Datasheet
102Kb / 13P
   256Kb FRAM Serial Memory
FM20L08 ETC1-FM20L08 Datasheet
130Kb / 14P
   1Mbit Bytewide FRAM Memory - Extended Temp
logo
Ramtron International C...
FM20L08 RAMTRON-FM20L08_07 Datasheet
152Kb / 14P
   1Mbit Bytewide FRAM Memory - Industrial Temp.
logo
List of Unclassifed Man...
FM25256 ETC-FM25256 Datasheet
120Kb / 13P
   256Kb FRAM Serial 5V Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com