データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM24CL04 データシート(PDF) 11 Page - Ramtron International Corporation

部品番号 FM24CL04
部品情報  4Kb FRAM Serial Memory
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RAMTRON [Ramtron International Corporation]
ホームページ  http://www.ramtron.com
Logo RAMTRON - Ramtron International Corporation

FM24CL04 データシート(HTML) 11 Page - Ramtron International Corporation

Back Button FM24CL04 Datasheet HTML 3Page - Ramtron International Corporation FM24CL04 Datasheet HTML 4Page - Ramtron International Corporation FM24CL04 Datasheet HTML 5Page - Ramtron International Corporation FM24CL04 Datasheet HTML 6Page - Ramtron International Corporation FM24CL04 Datasheet HTML 7Page - Ramtron International Corporation FM24CL04 Datasheet HTML 8Page - Ramtron International Corporation FM24CL04 Datasheet HTML 9Page - Ramtron International Corporation FM24CL04 Datasheet HTML 10Page - Ramtron International Corporation FM24CL04 Datasheet HTML 11Page - Ramtron International Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 11 page
background image
FM24CL04
Rev. 3.0
March 2005
Page 11 of 11
Mechanical Drawing
8-pin SOIC (JEDEC Standard MS-012 variation AA)
Pin 1
3.90 ±0.10
6.00 ±0.20
4.90 ±0.10
0.10
0.25
1.35
1.75
0.33
0.51
1.27
0.10 mm
0.25
0.50
45
°
0.40
1.27
0.19
0.25
0
°-8°
Recommended PCB Footprint
7.70
0.65
1.27
2.00
3.70
Refer to JEDEC MS-012 for complete dimensions and notes.
All dimensions in millimeters.
SOIC Package Marking Scheme
Legend:
XXXX= part number, P= package type
LLLLLLL= lot code
RIC=Ramtron Int’l Corp, YY=year, WW=work week
Example: FM24CL04, Standard SOIC package, Year 2004, Work Week 39
FM24CL04-S
A40003S
RIC0439
XXXXXXX-P
LLLLLLL
RICYYWW


同様の部品番号 - FM24CL04

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
FM24CL04 ETC-FM24CL04 Datasheet
119Kb / 12P
   4Kb FRAM Serial Memory
FM24CL04-S ETC-FM24CL04-S Datasheet
119Kb / 12P
   4Kb FRAM Serial Memory
logo
Ramtron International C...
FM24CL04B RAMTRON-FM24CL04B Datasheet
287Kb / 12P
   4Kb Serial 3V F-RAM Memory
logo
Cypress Semiconductor
FM24CL04B CYPRESS-FM24CL04B Datasheet
334Kb / 12P
   4Kb Serial 3V F-RAM Memory
logo
Ramtron International C...
FM24CL04B-G RAMTRON-FM24CL04B-G Datasheet
287Kb / 12P
   4Kb Serial 3V F-RAM Memory
More results

同様の説明 - FM24CL04

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
FM25040 ETC-FM25040 Datasheet
631Kb / 14P
   4Kb FRAM Serial Memory
FM24CL04 ETC-FM24CL04 Datasheet
119Kb / 12P
   4Kb FRAM Serial Memory
logo
Ramtron International C...
FM25040A RAMTRON-FM25040A Datasheet
141Kb / 13P
   4Kb FRAM Serial Memory
logo
List of Unclassifed Man...
FM24C04A ETC1-FM24C04A Datasheet
100Kb / 12P
   4Kb FRAM Serial Memory
logo
Ramtron International C...
FM24C04A RAMTRON-FM24C04A_05 Datasheet
98Kb / 12P
   4Kb FRAM Serial Memory
logo
List of Unclassifed Man...
FM25CL04 ETC-FM25CL04 Datasheet
98Kb / 11P
   4Kb FRAM Serial 3V Memory
FM25L04 ETC-FM25L04 Datasheet
187Kb / 12P
   4Kb FRAM Serial 3V Memory
logo
Ramtron International C...
FM25CL04 RAMTRON-FM25CL04_05 Datasheet
139Kb / 12P
   4Kb FRAM Serial 3V Memory
FM25640 RAMTRON-FM25640 Datasheet
131Kb / 14P
   64Kb FRAM Serial Memory
logo
List of Unclassifed Man...
FM25C160 ETC1-FM25C160 Datasheet
154Kb / 14P
   16Kb FRAM Serial Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com