データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM24CL16-DG データシート(PDF) 11 Page - Ramtron International Corporation

部品番号 FM24CL16-DG
部品情報  16Kb FRAM Se rial 3V Memory
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RAMTRON [Ramtron International Corporation]
ホームページ  http://www.ramtron.com
Logo RAMTRON - Ramtron International Corporation

FM24CL16-DG データシート(HTML) 11 Page - Ramtron International Corporation

Back Button FM24CL16-DG Datasheet HTML 5Page - Ramtron International Corporation FM24CL16-DG Datasheet HTML 6Page - Ramtron International Corporation FM24CL16-DG Datasheet HTML 7Page - Ramtron International Corporation FM24CL16-DG Datasheet HTML 8Page - Ramtron International Corporation FM24CL16-DG Datasheet HTML 9Page - Ramtron International Corporation FM24CL16-DG Datasheet HTML 10Page - Ramtron International Corporation FM24CL16-DG Datasheet HTML 11Page - Ramtron International Corporation FM24CL16-DG Datasheet HTML 12Page - Ramtron International Corporation FM24CL16-DG Datasheet HTML 13Page - Ramtron International Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
FM24CL16
Rev 3.3
Nov. 2005
Page 11 of 13
Mechanical Drawing
8-pin SOIC (JEDEC MS-012 variation AA)
Pin 1
3.90 ±0.10
6.00 ±0.20
4.90 ±0.10
0.10
0.25
1.35
1.75
0.33
0.51
1.27
0.10 mm
0.25
0.50
45
°
0.40
1.27
0.19
0.25
0
°-8°
Recommended PCB Footprint
7.70
0.65
1.27
2.00
3.70
Seating Plane
Refer to JEDEC MS-012 for complete dimensions and notes.
All dimensions in millimeters.
SOIC Package Marking Scheme
Legend:
XXXX= part number, P= package type
LLLLLLL= lot code
RIC=Ramtron Int’l Corp, YY=year, WW=work week
Example: FM24CL16, Standard SOIC package, Year 2004, Work Week 39
FM24CL16-S
A40003S
RIC0439
XXXXXXX-P
LLLLLLL
RICYYWW


同様の部品番号 - FM24CL16-DG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
FM24CL16-G ETC-FM24CL16-G Datasheet
90Kb / 13P
   16Kb FRAM Serial 3V Memory
FM24CL16-S ETC-FM24CL16-S Datasheet
90Kb / 13P
   16Kb FRAM Serial 3V Memory
More results

同様の説明 - FM24CL16-DG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
FM24CL16 ETC-FM24CL16 Datasheet
90Kb / 13P
   16Kb FRAM Serial 3V Memory
FM25L16 ETC-FM25L16 Datasheet
149Kb / 14P
   16Kb FRAM Serial 3V Memory
logo
Ramtron International C...
FM25L16 RAMTRON-FM25L16_06 Datasheet
146Kb / 14P
   16Kb FRAM Serial 3V Memory
logo
List of Unclassifed Man...
FM25160 ETC-FM25160 Datasheet
638Kb / 14P
   16Kb FRAM Serial Memory
FM24C16A ETC1-FM24C16A Datasheet
93Kb / 13P
   16Kb FRAM Serial Memory
FM25C160 ETC1-FM25C160 Datasheet
154Kb / 14P
   16Kb FRAM Serial Memory
logo
Ramtron International C...
FM24C16A RAMTRON-FM24C16A_05 Datasheet
93Kb / 12P
   16Kb FRAM Serial Memory
FM25C160 RAMTRON-FM25C160 Datasheet
149Kb / 13P
   16Kb FRAM Serial Memory
FM25CL64 RAMTRON-FM25CL64 Datasheet
131Kb / 13P
   64Kb FRAM Serial 3V Memory
FM25L512 RAMTRON-FM25L512 Datasheet
163Kb / 13P
   512Kb FRAM Serial 3V Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com