データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF1407SPBF データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRF1407SPBF
部品情報  HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 75V , RDS(on) = 0.0078廓 , ID = 100A )
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1407SPBF データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF1407SPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF1407SPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF1407SPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF1407SPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1407SPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1407SPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1407SPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1407SPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1407SPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
IRF1407S/LPbF
www.irf.com
3
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
4.5V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
BOTTOM 4.5V
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
4.5V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 175°C
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
BOTTOM 4.5V
3.0
5.0
7.0
9.0
11.0
13.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
10.00
100.00
1000.00
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VDS = 15V
20µs PULSE WIDTH
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140 160
180
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
T , Junction Temperature
( C)
J
°
V
=
I
=
GS
D
10V
130A


同様の部品番号 - IRF1407SPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF1407SPBF IRF-IRF1407SPBF Datasheet
259Kb / 12P
   Advanced Process Technology
logo
Infineon Technologies A...
IRF1407SPBF INFINEON-IRF1407SPBF Datasheet
578Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET
2016-5-26
logo
International Rectifier
IRF1407SPBF IRF-IRF1407SPBF_15 Datasheet
259Kb / 12P
   Advanced Process Technology
More results

同様の説明 - IRF1407SPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF1407S IRF-IRF1407S Datasheet
159Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss = 75V, Rds(on) = 0.0078?? Id = 100A??
IRFZ44VZPBF IRF-IRFZ44VZPBF Datasheet
355Kb / 13P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 60V , RDS(on) = 12m廓 , ID = 57A )
IRFR5305PBF IRF-IRFR5305PBF Datasheet
248Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = -55V , RDS(on) = 0.065廓 , ID = -31A )
IRFR4104PBF IRF-IRFR4104PBF Datasheet
273Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 40V , RDS(on) = 5.5m廓 , ID = 42A )
IRFP054VPBF IRF-IRFP054VPBF Datasheet
176Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 60V , RDS(on) = 9.0m廓 , ID = 93A )
IRF1405ZS-7PPBF IRF-IRF1405ZS-7PPBF Datasheet
696Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 120A )
IRF3710SPBF IRF-IRF3710SPBF Datasheet
279Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 100V , RDS(on) = 23m廓 , ID = 57A )
IRFP2907PBF IRF-IRFP2907PBF Datasheet
207Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET (VDSS = 75V , RDS(on) = 4.5m廓 , ID = 209A)
IRFZ46N IRF-IRFZ46N_04 Datasheet
190Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET(VDSS = 55V,RDS(on) = 16.5m廓,ID = 53A)
IRFZ44ZPBF IRF-IRFZ44ZPBF Datasheet
291Kb / 13P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 13.9m廓 , ID = 51A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com