データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

6N60 データシート(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies

部品番号 6N60
部品情報  6.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  UTC [Unisonic Technologies]
ホームページ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

6N60 データシート(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies

  6N60 Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 6N60 Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 6N60 Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 6N60 Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 6N60 Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 6N60 Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies 6N60 Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
6N60
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
4 of 7
www.unisonic.com.tw
QW-R502-117.A
TEST CIRCUITS AND WAVEFORMS
Same Type
as D.U.T.
L
VDD
Driver
VGS
RG
-
VDS
D.U.T.
+
* dv/dt controlled by RG
* ISD controlled by pulse period
* D.U.T.-Device Under Test
P. W.
Period
D=
VGS
(Driver)
ISD
(D.U.T.)
IFM, Body Diode Forward Current
di/dt
IRM
Body Diode Reverse Current
Body Diode Recovery dv/dt
Body Diode
Forward Voltage Drop
VDD
10V
VDS
(D.U.T.)
-
+
VGS=
P.W.
Period
Fig. 1A Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit
Fig. 1B Peak Diode Recovery dv/dt Waveforms


同様の部品番号 - 6N60

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
6N60 UTC-6N60 Datasheet
249Kb / 6P
   6.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
6N60 UTC-6N60 Datasheet
254Kb / 6P
   6.2A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Nell Semiconductor Co.,...
6N60 NELLSEMI-6N60 Datasheet
486Kb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
6N60 ISC-6N60 Datasheet
157Kb / 2P
   Avalanche Energy Specified
logo
Chongqing Pingwei Enter...
6N60 CHONGQING-6N60 Datasheet
193Kb / 2P
   6A mps,600 Volts N-CHANNEL MOSFET
More results

同様の説明 - 6N60

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
6N60 UTC-6N60_10 Datasheet
249Kb / 6P
   6.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
7N60A UTC-7N60A Datasheet
297Kb / 7P
   7 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
7N60Z UTC-7N60Z Datasheet
194Kb / 6P
   7.4 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
7N60L UTC-7N60L Datasheet
182Kb / 7P
   7.4 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
12N60 UTC-12N60_10 Datasheet
358Kb / 7P
   12 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
12N60 UTC-12N60 Datasheet
235Kb / 6P
   12 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
1N60 UTC-1N60_10 Datasheet
275Kb / 6P
   1.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
1N60A UTC-1N60A_09 Datasheet
224Kb / 8P
   0.5 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
5N60 UTC-5N60_10 Datasheet
242Kb / 6P
   4.5 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
7N60Z UTC-7N60Z_10 Datasheet
213Kb / 6P
   7.4 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com