データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BUZ102SE3045A データシート(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 BUZ102SE3045A
部品情報  SIPMOS Power Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BUZ102SE3045A データシート(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

  BUZ102SE3045A Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BUZ102SE3045A Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BUZ102SE3045A Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BUZ102SE3045A Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BUZ102SE3045A Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BUZ102SE3045A Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BUZ102SE3045A Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BUZ102SE3045A Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
BUZ 102S
Data Book
7
05.99
Drain-source on-resistance
RDS(on) = f (Tj)
parameter :
ID = 37 A, VGS = 10 V
-60
-20
20
60
100
140
˚C
200
Tj
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
0.040
0.045
0.050
0.055
0.065
BUZ102S
typ
98%
Gate threshold voltage
VGS(th) = f (Tj)
parameter :
VGS = VDS, ID = 90 µA
-60
-20
20
60
100
140
˚C
200
Tj
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
3.6
4.0
4.4
V
5.0
min
typ
max
Typ. capacitances
C =
f (VDS)
parameter:
VGS = 0 V, f = 1 MHz
0
10
20
V
40
VDS
2
10
3
10
4
10
pF
Ciss
Coss
Crss
Forward characteristics of reverse diode
IF = f (VSD)
parameter:
Tj , tp = 80 µs
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
V
3.0
VSD
0
10
1
10
2
10
3
10
A
BUZ102S
T
j = 25 ˚C typ
T
j = 25 ˚C (98%)
T
j = 175 ˚C typ
T
j = 175 ˚C (98%)


同様の部品番号 - BUZ102SE3045A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ102S SIEMENS-BUZ102S Datasheet
123Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated dv/dt rated)
BUZ102SL SIEMENS-BUZ102SL Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated dv/dt rated)
BUZ102SL-4 SIEMENS-BUZ102SL-4 Datasheet
90Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (Quad-channel Enhancement mode Logic level Avalanche-rated d v/d t rated)
More results

同様の説明 - BUZ102SE3045A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BUZ31SMD INFINEON-BUZ31SMD Datasheet
909Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPP30N03 INFINEON-SPP30N03 Datasheet
560Kb / 14P
   SIPMOS Power Transistor
06.99
SPB10N10L INFINEON-SPB10N10L Datasheet
240Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2005-02-14
BUZ31L INFINEON-BUZ31L Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
BUZ323 INFINEON-BUZ323 Datasheet
114Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor
03/99
SPD07N20 INFINEON-SPD07N20 Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPD10N10 INFINEON-SPD10N10 Datasheet
125Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPI70N10L INFINEON-SPI70N10L Datasheet
514Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2001-08-24
logo
Siemens Semiconductor G...
SPD23N05 SIEMENS-SPD23N05 Datasheet
148Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
SPD31N05 SIEMENS-SPD31N05 Datasheet
134Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BUZ72L INFINEON-BUZ72L Datasheet
87Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com