データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRFPS37N50APBF データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRFPS37N50APBF
部品情報  HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)max = 0.13廓 , ID = 36A )
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFPS37N50APBF データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRFPS37N50APBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFPS37N50APBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFPS37N50APBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFPS37N50APBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFPS37N50APBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFPS37N50APBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFPS37N50APBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFPS37N50APBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFPS37N50APBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
IRFPS37N50APbF
www.irf.com
5
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-V
DD
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
0.001
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
Notes:
1. Duty factor D =
t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
25
50
75
100
125
150
0
10
20
30
40
T , Case Temperature
( C)
°
C


同様の部品番号 - IRFPS37N50APBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
IRFPS37N50APBF VISHAY-IRFPS37N50APBF Datasheet
156Kb / 8P
   Power MOSFET
S-81368-Rev. B, 21-Jul-08
IRFPS37N50APBF VISHAY-IRFPS37N50APBF Datasheet
182Kb / 9P
   Power MOSFET
Rev. C, 07-Feb-11
More results

同様の説明 - IRFPS37N50APBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLR3714PBF IRF-IRLR3714PBF Datasheet
227Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 20V , RDS(on)max = 20m廓 , ID = 36A )
IRFPS37N50A IRF-IRFPS37N50A Datasheet
115Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.13ohm, Id=36A)
IRFP22N50APBF IRF-IRFP22N50APBF Datasheet
191Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)max = 0.23廓 , ID = 22A )
IRFR420APBF IRF-IRFR420APBF Datasheet
225Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on) max = 3.0廓 , ID = 3.3A )
IRFR420PBF IRF-IRFR420PBF Datasheet
857Kb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on) = 3.0廓 , ID = 2.4A )
IRFP32N50KPBF IRF-IRFP32N50KPBF Datasheet
189Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)typ. = 0.135廓 , ID = 32A )
IRL3714 IRF-IRL3714 Datasheet
127Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=20mohm, Id=36A)
IRFR12N25DPBF IRF-IRFR12N25DPBF Datasheet
230Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 250V , RDS(on)max = 0.26廓 , ID = 14A )
IRFP460APBF IRF-IRFP460APBF Datasheet
195Kb / 9P
   SMPS MOSFET ( VDSS=500V , RDS(on)max=0.27廓 , ID=20A )
IRF7457PBF IRF-IRF7457PBF Datasheet
177Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 20V , RDS(on)max = 7.0m廓 , ID = 15A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com