データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRFP9140NPBF データシート(PDF) 6 Page - International Rectifier

部品番号 IRFP9140NPBF
部品情報  HEXFET짰 Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFP9140NPBF データシート(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRFP9140NPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFP9140NPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFP9140NPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFP9140NPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFP9140NPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFP9140NPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFP9140NPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFP9140NPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFP9140NPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
IRFP9140NPbF
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
QG
QGS
QGD
VG
Charge
-10V
D.U.T.
VDS
ID
IG
-3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
R G
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
VDD
DRIVER
A
15V
-20V
0
200
400
600
800
1000
1200
25
50
75
100
125
150
175
J
A
Starting T , Junction Temperature (°C)
I
TOP
-4.7A
-8.1A
BOTTOM
-11A
D


同様の部品番号 - IRFP9140NPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFP9140NPBF IRF-IRFP9140NPBF Datasheet
241Kb / 9P
   ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
IRFP9140NPBF IRF-IRFP9140NPBF_15 Datasheet
241Kb / 9P
   ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
More results

同様の説明 - IRFP9140NPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFBA1405PPBF IRF-IRFBA1405PPBF Datasheet
153Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFR3707PBF IRF-IRFR3707PBF Datasheet
221Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFZ44EPBF IRF-IRFZ44EPBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
336Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF520VPBF IRF-IRF520VPBF Datasheet
150Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFBC40SPBF IRF-IRFBC40SPBF Datasheet
360Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLIZ24NPBF IRF-IRLIZ24NPBF Datasheet
843Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF1010EPBF IRF-IRF1010EPBF Datasheet
231Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFI1010NPBF IRF-IRFI1010NPBF Datasheet
234Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFD014PBF IRF-IRFD014PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com