データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UFW1H102MPD データシート(PDF) 2 Page - Nichicon corporation

部品番号 UFW1H102MPD
部品情報  ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NICHICON [Nichicon corporation]
ホームページ  http://www.nichicon-us.com
Logo NICHICON - Nichicon corporation

UFW1H102MPD データシート(HTML) 2 Page - Nichicon corporation

  UFW1H102MPD Datasheet HTML 1Page - Nichicon corporation UFW1H102MPD Datasheet HTML 2Page - Nichicon corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
CAT.8100V
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
FW
series
Frequency coefficient of rated ripple current
Frequency
Cap.(µF)
~47
100 ~ 470
1000 ~ 33000
50Hz
0.75
0.80
0.85
120Hz
1.00
1.00
1.00
300Hz
1.35
1.23
1.10
1kHz
1.57
1.34
1.13
10kHz ~
2.00
1.50
1.15
Dimensions
0.1
0.22
0.33
0.47
1
2.2
3.3
4.7
10
22
33
47
100
220
330
470
1000
2200
3300
4700
6800
10000
15000
22000
33000
0R1
R22
R33
R47
010
2R2
3R3
4R7
100
220
330
470
101
221
331
471
102
222
332
472
682
103
153
223
333
6.3
× 11
6.3
× 11
8
× 11.5
10
× 20
10
× 20
12.5
× 20
12.5
× 25
16
× 25
16
× 35.5
18
× 40
22
× 50
265
310
530
980
1170
1350
1600
2000
2550
3200
3900
0J
V
6.3
5
× 11
6.3
× 11
6.3
× 11
6.3
× 11
10
× 12.5
10
× 20
12.5
× 20
12.5
× 25
16
× 25
16
× 35.5
18
× 35.5
20
× 40
22
× 50
145
230
270
330
630
1050
1420
1800
2150
2500
2720
3700
4500
1A
10
5
× 11
6.3
× 11
8
× 11.5
8
× 11.5
10
× 16
12.5
× 20
12.5
× 25
16
× 25
16
× 35.5
18
× 35.5
20
× 40
22
× 50
25
× 50
155
250
360
420
770
1250
1700
2100
2500
2640
3400
4200
4800
1C
16
5
× 11
6.3
× 11
8
× 11.5
10
× 12.5
10
× 12.5
10
× 20
12.5
× 25
16
× 25
16
× 31.5
18
× 35.5
20
× 40
22
× 50
25
× 50
115
185
320
420
530
950
1550
1950
2360
2590
3000
3800
4500
1E
25
5
× 11
5
× 11
6.3
× 11
10
× 12.5
10
× 12.5
10
× 16
12.5
× 20
16
× 25
16
× 35.5
18
× 35.5
20
× 40
22
× 50
25
× 50
105
120
200
370
470
630
1100
1800
2220
2490
3000
3700
4300
1V
35
5
× 11
5
× 11
5
× 11
5
× 11
5
× 11
5
× 11
5
× 11
5
× 11
5
× 11
5
× 11
5
× 11
6.3
× 11
8
× 11.5
10
× 12.5
10
× 16
12.5
× 20
12.5
× 25
16
× 35.5
18
× 35.5
20
× 40
22
× 50
25
× 50
1.1
2.4
3.5
5.0
10
23
35
40
65
95
120
150
250
410
570
760
1300
2090
2360
2900
3500
4000
1H
50
5
× 11
5
× 11
6.3
× 11
6.3
× 11
10
× 12.5
10
× 16
10
× 20
12.5
× 20
16
× 25
18
× 35.5
20
× 40
22
× 50
25
× 50
70
100
140
165
300
470
650
880
1300
2200
2700
3400
3500
1J
63
5
× 11
5
× 11
5
× 11
5
× 11
5
× 11
5
× 11
5
× 11
5
× 11
6.3
× 11
6.3
× 11
8
× 11.5
10
× 12.5
10
× 20
12.5
× 25
12.5
× 25
16
× 25
18
× 40
22
× 50
25
× 50
Case size
φD ×L (mm)
2.1
4.7
7.0
10
21
30
40
45
75
120
160
210
350
600
750
1000
1370
2400
2900
100
Code
2A
Rated Ripple (mArms) at 85°C 120Hz
Cap.(µF)
Rated
ripple


同様の部品番号 - UFW1H102MPD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nichicon corporation
UFW1H102MHD NICHICON-UFW1H102MHD Datasheet
58Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
More results

同様の説明 - UFW1H102MPD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EPCOS
B43081A1226M000 EPCOS-B43081A1226M000 Datasheet
354Kb / 15P
   Aluminum electrolytic capacitors
B43254A1227M000 EPCOS-B43254A1227M000 Datasheet
653Kb / 14P
   Aluminum electrolytic capacitors
B43501A1227M000 EPCOS-B43501A1227M000 Datasheet
1,016Kb / 21P
   Aluminum electrolytic capacitors
B41853A5108A000 EPCOS-B41853A5108A000 Datasheet
545Kb / 27P
   Aluminum electrolytic capacitors
B43510A3687M000 EPCOS-B43510A3687M000_08 Datasheet
830Kb / 19P
   Aluminum electrolytic capacitors
logo
Suntan Capacitors
TS13CA SUNTAN-TS13CA Datasheet
210Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TS13C4 SUNTAN-TS13C4 Datasheet
391Kb / 3P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
logo
EPCOS
B41252A3109M000 EPCOS-B41252A3109M000_1 Datasheet
327Kb / 19P
   Aluminum electrolytic capacitors
logo
Nichicon corporation
UWZ0J220MCL NICHICON-UWZ0J220MCL Datasheet
101Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
UVK0J102MDD NICHICON-UVK0J102MDD Datasheet
101Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
UUL0J220MCL NICHICON-UUL0J220MCL Datasheet
46Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com