データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRLU2908PBF データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRLU2908PBF
部品情報  HEXFET짰 Power MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLU2908PBF データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRLU2908PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLU2908PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLU2908PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLU2908PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLU2908PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLU2908PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLU2908PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLU2908PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLU2908PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
IRLR/U2908PbF
www.irf.com
3
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 4. Typical Forward Transconductance
vs. Drain Current
0.01
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
100
1000
2.5V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
VGS
TOP
15V
10V
4.5V
4.0V
3.5V
3.0V
2.7V
BOTTOM
2.5V
0.01
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
2.5V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 175°C
VGS
TOP
15V
10V
4.5V
4.0V
3.5V
3.0V
2.7V
BOTTOM
2.5V
0
10
20
30
40
50
60
ID, Drain-to-Source Current (A)
0
10
20
30
40
50
60
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VDS = 10V
20µs PULSE WIDTH
2
3
4
5
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VDS = 25V
20µs PULSE WIDTH


同様の部品番号 - IRLU2908PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLU2908PBF IRF-IRLU2908PBF Datasheet
340Kb / 11P
   Advanced Process Technology
More results

同様の説明 - IRLU2908PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFBA1405PPBF IRF-IRFBA1405PPBF Datasheet
153Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFR3707PBF IRF-IRFR3707PBF Datasheet
221Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFZ44EPBF IRF-IRFZ44EPBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
336Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF520VPBF IRF-IRF520VPBF Datasheet
150Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFBC40SPBF IRF-IRFBC40SPBF Datasheet
360Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLIZ24NPBF IRF-IRLIZ24NPBF Datasheet
843Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF1010EPBF IRF-IRF1010EPBF Datasheet
231Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFI1010NPBF IRF-IRFI1010NPBF Datasheet
234Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFD014PBF IRF-IRFD014PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com