データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA50QS1200-4 データシート(PDF) 2 Page - Littelfuse

部品番号 LA50QS1200-4
部品情報  Special Purpose Fuses
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LITTELFUSE [Littelfuse]
ホームページ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

LA50QS1200-4 データシート(HTML) 2 Page - Littelfuse

  LA50QS1200-4 Datasheet HTML 1Page - Littelfuse LA50QS1200-4 Datasheet HTML 2Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Special Purpose Fuses
93
w w w . l i t t e l f u s e . c o m
© 2005 Littelfuse POWR-GARDProducts Catalog
LA50QS Semiconductor Fuses
500 VAC • Very Fast Acting • 35 – 1200 Amperes
Ampere
Rating
Littelfuse
Catalog
Number
Mounting
Type
Maximum
Clearing I2t @500
VAC (A2S x 103)
Watts Loss
@ Rated
Current (W)
35
LA50QS35-4
4
0.56
6
40
LA50QS40-4
4
0.69
7
50
LA50QS50-4
4
1.1
8
60
LA50QS60-4
4
1.8
10
70
LA50QS70-4
4
1.9
12
80
LA50QS80-4
4
2.6
14
90
LA50QS90-4
4
3.6
15
100
LA50QS100-4
4
4.4
17
125
LA50QS125-4
4
5.6
21
150
LA50QS150-4
4
9
25
175
LA50QS175-4
4
15
29
200
LA50QS200-4
4
20
33
225
LA50QS225-4
4
25
37
Catalog Numbers & Technical Data
Ampere
Rating
Littelfuse
Catalog
Number
Mounting
Type
Maximum
Clearing I2t @500
VAC (A2S x 103)
Watts Loss
@ Rated
Current (W)
250
LA50QS250-4
4
29
41
300
LA50QS300-4
4
55
49
350
LA50QS350-4
4
88
57
400
LA50QS400-4
4
98
65
450
LA50QS450-4
4
130
69
500
LA50QS500-4
4
160
77
600
LA50QS600-4
4
220
92
700
LA50QS700-4
4
270
110
800
LA50QS800-4
4
360
130
900
LA50QS900-4
4
500
140
1000
LA50QS1000-4
4
560
160
1200
LA50QS1200-4
4
930
175
Dimensions
Dimensions for reference only.
Amperes
Mount.
Type
Dimensions in Inches (mm in parentheses)
A
B
C
D
E
F
G
H
35 – 100
4
3.63
(92.2)
1.00
(25.4)
2.13
(54.1)
2.94
(74.7)
2.75
(69.9)
0.31
(7.9)
0.75
(19.1)
0.13
(3.3)
125 – 200
4
3.63
(92.2)
1.22
(31.0)
2.13
(54.1)
2.94
(74.7)
2.81
(71.4)
0.31
(7.9)
1.00
(25.4)
0.19
(4.8)
225 – 400
4
4.34
(110)
1.50
(38.1)
2.09
(53.1)
3.41
(86.6)
2.78
(70.6)
0.41
(10.4)
1.00
(25.4)
0.25
(6.4)
450 – 600
4
4.47
(114)
2.00
(50.8)
2.22
(56.4)
3.53
(89.7)
2.91
(73.9)
0.41
(10.4)
1.50
(38.1)
0.25
(6.4)
700 – 800
4
6.47
(164.3)
2.50
(63.5)
2.22
(56.4)
5.00
(127.0)
3.44
(87.3)
0.53
(13.5)
1.50
(38.1)
0.25
(6.4)
900 – 1200
4
6.97
(177.0)
3.00
(76.2)
3.22
(81.8)
5.47
(138.9)
4.47
(113.5)
0.63
(15.9)
2.38
(60.3)
0.44
(11.1)
Contact Littelfuse for characteristic curves.


同様の部品番号 - LA50QS1200-4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Littelfuse
LA50QS250-4TI LITTELFUSE-LA50QS250-4TI Datasheet
375Kb / 2P
   LA50QS Semiconductor Fuses
More results

同様の説明 - LA50QS1200-4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Littelfuse
LA70QS10-14F LITTELFUSE-LA70QS10-14F_06 Datasheet
98Kb / 1P
   Special Purpose Fuses
LA30QS35-4 LITTELFUSE-LA30QS35-4 Datasheet
133Kb / 2P
   Special Purpose Fuses
LA15QS1-2 LITTELFUSE-LA15QS1-2 Datasheet
112Kb / 2P
   Special Purpose Fuses
LA100P15-1 LITTELFUSE-LA100P15-1 Datasheet
102Kb / 2P
   Special Purpose Fuses
LA70QS35-4 LITTELFUSE-LA70QS35-4 Datasheet
92Kb / 2P
   Special Purpose Fuses
482 LITTELFUSE-482 Datasheet
67Kb / 2P
   Blade Terminal & Special Purpose Fuses
0242.050 LITTELFUSE-0242.050 Datasheet
86Kb / 1P
   Blade Terminal & Special Purpose Fuses
LVSP LITTELFUSE-LVSP Datasheet
89Kb / 2P
   Blade Terminal & Special Purpose Fuses - Surge Fuses
481 LITTELFUSE-481 Datasheet
38Kb / 1P
   Blade Terminal & Special Purpose Fuses
299 LITTELFUSE-299 Datasheet
51Kb / 1P
   Blade Terminal & Special Purpose Fuses - Low Voltage
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com