データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXA3355AER データシート(PDF) 3 Page - Sony Corporation

部品番号 CXA3355AER
部品情報  GPS Down Converter IC
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXA3355AER データシート(HTML) 3 Page - Sony Corporation

  CXA3355AER Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation CXA3355AER Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation CXA3355AER Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation CXA3355AER Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation CXA3355AER Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXA3355AER Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXA3355AER Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXA3355AER Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXA3355AER Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 29 page
background image
CXA3355AER
- 3 -
Block Diagram and Pin Configuration
16
17
14
13
15
18
19
20
21
22
23
24
44
43
42
41
40
39
38
37
27
28
29
30
25
26
31
32
33
34
35
36
10
9
8
7
12
11
6
5
4
3
2
1
1540fo = 1575.42MHz
ANT SENSE
RF_AMP
IF_AMP1
IF_AMP1
Mixer
Mixer
LPF
HPF
BIAS
LNA
1536fo [1539fo]
4fo [fo]
DMPS
MC
PFD
RC
CP
SC
PLL
CTL
IF Phase Shifter
A/D
Converter
IF_AMP2
90°
×2
GND (LNA)
GND (LNA)
VCO_I
C_VCO
GND
LPF
VCC1 (PLL)
GND (PLL)
TCXO
CLK_OUT
LT
VCC1 (RF)
VCC1 (RF)
TESTINP
TESTINN
TESTOUTP
TESTOUTN
VCC1 (IF)
GND (IF)
R_EXT1
ENABLE
R_EXT2
fo mode: IF = 1.023MHz
4fo mode: IF = 4.092MHz


同様の部品番号 - CXA3355AER

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA3355ER SONY-CXA3355ER Datasheet
295Kb / 28P
   GPS Down Converter IC
CXA3355ERVQFN SONY-CXA3355ERVQFN Datasheet
295Kb / 28P
   GPS Down Converter IC
CXA3355TQ SONY-CXA3355TQ Datasheet
258Kb / 21P
   GPS Down Converter IC
More results

同様の説明 - CXA3355AER

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA3355ER SONY-CXA3355ER Datasheet
295Kb / 28P
   GPS Down Converter IC
CXA3355TQ SONY-CXA3355TQ Datasheet
258Kb / 21P
   GPS Down Converter IC
logo
Panasonic Semiconductor
AN18401A PANASONIC-AN18401A Datasheet
245Kb / 8P
   Down Converter IC for GPS
logo
Sony Corporation
CXA1951AQ SONY-CXA1951AQ Datasheet
364Kb / 16P
   GPS Down Converter
CXA1951Q SONY-CXA1951Q Datasheet
189Kb / 6P
   GPS Down Converter
logo
Sanyo Semicon Device
LA8153LF SANYO-LA8153LF Datasheet
176Kb / 7P
   Down Converter IC
logo
ON Semiconductor
LA8153QA ONSEMI-LA8153QA Datasheet
132Kb / 7P
   Down Converter IC
February, 2014
logo
Sony Corporation
CXA3008N-1 SONY-CXA3008N-1 Datasheet
225Kb / 12P
   L-BAND DOWN CONVERTER IC
logo
NEC
UPC2782GR NEC-UPC2782GR Datasheet
190Kb / 20P
   L BAND DOWN CONVERTER IC
logo
ATMEL Corporation
ATR2809 ATMEL-ATR2809_06 Datasheet
172Kb / 3P
   5.8-GHz Down Converter IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com