データシートサーチシステム |
|
TMP19A43FZXBG データシート(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TMP19A43FZXBG データシート(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor |
6 / 105 page TMP19A43 TMP19A43 (rev2.0) 2-1 Pin Layout and Pin Functions 2. Pin Layout and Pin Functions This section shows the pin layout of TMP19A43 and describes the names and functions of input and output pins. 2.1 Pin Layout (Top view) Fig. 2-1 Pin Layout Diagram (P-FBGA193) shows the pin layout of TMP19A43. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 C1 C2 C16 C17 D1 D2 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D16 D17 E1 E2 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E16 E17 F1 F2 F4 F5 F6 F13 F14 F16 F17 G1 G2 G4 G5 G13 G14 G16 G17 H1 H2 H4 H5 H13 H14 H16 H17 J1 J2 J4 J5 J13 J14 J16 J17 K1 K2 K4 K5 K13 K14 K16 K17 L1 L2 L4 L5 L13 L14 L16 L17 M1 M2 M4 M5 M13 M14 M16 M17 N1 N2 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N16 N17 P1 P2 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P16 P17 R1 R2 R16 R17 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 U17 Fig. 2-1 Pin Layout Diagram (P-FBGA193) |
同様の部品番号 - TMP19A43FZXBG |
|
同様の説明 - TMP19A43FZXBG |