データシートサーチシステム |
|
TLP848 データシート(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TLP848 データシート(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
7 / 12 page TLP848 2007-10-01 7 2. Reel dimensions 3. Leader and trailer sections of tape 2 ± 0.5 φ13 ± 0.5 φ21 ± 0.8 11.4 ± 1 9 ± 0.3 φ180 +0 −4 Unit: mm (Note 1) 100 mm or more Leading part: 400 mm or more 160 mm or more (Note 2) Note1: Empty trailer section Note2: Empty leader section |
同様の部品番号 - TLP848 |
|
同様の説明 - TLP848 |