データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA2030FN データシート(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TA2030FN
部品情報  TV / FM System F / E (1.5V USE)
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TA2030FN データシート(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TA2030FN_02 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TA2030FN_02 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TA2030FN_02 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TA2030FN_02 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TA2030FN_02 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TA2030FN_02 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TA2030FN_02 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TA2030FN_02 Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TA2030FN_02 Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
TA2030FN
2002-10-30
7
Test Circuit 3
Coil Data (test circuit)
Turns
Coil No.
Test Freq.
C0
(pF)
Q0
1
-3
1
-4
Wire (mm
f)
Reference
L1 TV RF
100MHz
55
1
1 / 4
0.5UEW
(S) 0258
-250
L2 FM RF
100MHz
90
3
1 / 2
0.5UEW
(S) 0258
-238
L3 TV OSC
100MHz
55
1
1 / 4
0.5UEW
(S) 0258
-250
L4 FM OSC
100MHz
90
3
1 / 2
0.5UEW
(S) 0258
-238
T FM IFT
10.7MHz
82
45
18
0.09UEW
(S) 4162
-083A
(S) : Sumida electric CO., LTD


同様の部品番号 - TA2030FN_02

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TA2030FNG TOSHIBA-TA2030FNG Datasheet
817Kb / 11P
   TV / FM System F / E (1.5V USE)
More results

同様の説明 - TA2030FN_02

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TA2030FNG TOSHIBA-TA2030FNG Datasheet
817Kb / 11P
   TV / FM System F / E (1.5V USE)
TA8182FN TOSHIBA-TA8182FN Datasheet
354Kb / 10P
   TV/FM SYSTEM F/E (1.5V USE)
TA2030FN TOSHIBA-TA2030FN Datasheet
339Kb / 10P
   TV/FM SYSTEM F/E (1.5V USE)
TA7765AF TOSHIBA-TA7765AF Datasheet
355Kb / 9P
   AM/FM IF SYSTEM (1.5V USE)
TS7792P TOSHIBA-TS7792P Datasheet
388Kb / 9P
   AM/FM 1 CHIP TUNER SYSTEM IC (1.5V USE)
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
TA7792 TGS-TA7792 Datasheet
476Kb / 9P
   AM/FM 1 CHIP TUNER SYSTEM IC (1.5V USE)
logo
Toshiba Semiconductor
TA7766AF TOSHIBA-TA7766AF Datasheet
358Kb / 9P
   FM PLL MPX (1.5V USE)
TA7371AF TOSHIBA-TA7371AF Datasheet
269Kb / 7P
   FM FRONT-END (1.5V USE)
TA2029FN TOSHIBA-TA2029FN Datasheet
546Kb / 14P
   FM F/EAM/FM IFPW IC FOR DIGITAL TUNING SYSTEM
TA7757P TOSHIBA-TA7757P Datasheet
607Kb / 9P
   FM/AM IF SYSTEM (3V USE)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com