データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PD-2512 データシート(PDF) 3 Page - Astrodyne Corporation

部品番号 PD-2512
部品情報  25W Single Output Switching Power Supply
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
ホームページ  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

PD-2512 データシート(HTML) 3 Page - Astrodyne Corporation

  PD-2512 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation PD-2512 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation PD-2512 Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation PD-2512 Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation PD-2512 Datasheet HTML 5Page - Astrodyne Corporation PD-2512 Datasheet HTML 6Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
p D - 2 5 series
25W Dual Output Switching Power Supply
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTRODYNE.COM
SPECIFICATION
PD-25A
PD-25B
PD-2505
PD-2512
PD-2515
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY(Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
AC�CURRENT (Typ.)
5V
5V
5V
12V
15V
2.1A
1.2A
2.5A
1A
0.8A
0.2�~�2.5A
0.2�~�2A
0.1�~�3A
0.1�~�1.2A
0.1�~�1A
25W
25.2W
25W
24W
24W
50mVp-p
50mVp-p
50mVp-p
50mVp-p
50mVp-p
2.0%
2.0%
4.0%
4.0%
4.0%
4.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
2.0%
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
4.0%
4.0%
4.0%
4.0%
250ms,�50ms/230VAC����������250ms,�30ms/115VAC�at�full�load
100ms/230VAC����������16ms/115VAC�at�full�load
85�~�264VAC���������120�~�370VDC
47�~�63Hz
71%
77%
73%
74%
75%
0.65A/115VAC����������0.4A/230VAC
COLD�START 32A
<0.5mA /�240VAC
Above�105% rated�output�power
5.75�~�6.75V 13.8�~�16.2V 5.75�~�6.75V 27.6�~�32.4V 5.75�~�6.75V
13.8�~�16.2V
-5.75�~�-6.75V
-13.8�~�-16.2V 17.3�~�20.3V -17.3�~�-20.3V
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�recovers�automatically�after�temperature�goes�down
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
)�ON�CH1�output
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�Period�for�60min.each�along�X, Y,�Z�axes
507.9Khrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
107*61*28mm�(L*W*H)
0.15Kg;�96pcs/15.9Kg/1.3CUFT
File�Name:PD-25-SPEC���2005-10-03
1.2A
0.8A
2.5A
1A
0.8A
0.1�~�1.5A
0.1�~�1A
0.1�~�2.5A
0.1�~�1.2A
0.1�~�1A
150mVp-p
200mVp-p
50mVp-p
50mVp-p
50mVp-p
12V
CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
24V
-5V
-12V
-15V
OVER�TEMPERATURE
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to�EN61000-4-2,3,4,5,�Light�industry�level,��criteria A
25W�Dual�Output�Switching�Power�Supply
P D - 2 5 series
����������
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
Tj�135
typically�(U1)�Detect�on�main�control�IC
�������������������������������
�������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������
���������������������������
�����������������������������������
��������
����������������
����������������
CH1
CH1
CH1
CH1
CH1
OUTPUT�NUMBER


同様の部品番号 - PD-2512

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mean Well Enterprises C...
PD-2512 MEANWELL-PD-2512 Datasheet
418Kb / 2P
   25W Dual Output Switching Power Supply
logo
XP Power Limited
PD-2512 XPPOWER-PD-2512 Datasheet
838Kb / 4P
   25W Dual Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
PD-2512 RSG-PD-2512 Datasheet
221Kb / 2P
   25W Dual Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
PD-2512 MEANWELL-PD-2512 Datasheet
421Kb / 2P
   25W Dual Output Switching Power Supply
logo
Astrodyne Corporation
PD-2512 ASTRODYNE-PD-2512 Datasheet
600Kb / 4P
   25W Dual Output Switching Power Supply
More results

同様の説明 - PD-2512

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Astrodyne Corporation
RS-25 ASTRODYNE-RS-25 Datasheet
363Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
S-25 MEANWELL-S-25_10 Datasheet
427Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
RS-25 RSG-RS-25 Datasheet
146Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
PS-25 MEANWELL-PS-25_11 Datasheet
349Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Total Power Internation...
RS-25 TOTAL-POWER-RS-25 Datasheet
297Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
XP Power Limited
PS-25-3.3 XPPOWER-PS-25-3.3 Datasheet
1Mb / 6P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
PS-25 MEANWELL-PS-25 Datasheet
345Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Total Power Internation...
PS-25 TOTAL-POWER-PS-25 Datasheet
401Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
EPS-25 MEANWELL-EPS-25 Datasheet
195Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
APC-25 MEANWELL-APC-25 Datasheet
73Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Astrodyne Corporation
PS25 ASTRODYNE-PS25 Datasheet
321Kb / 4P
   25W Single Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com