データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SD-25 データシート(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

部品番号 SD-25
部品情報  25W Single Output DC-DC Converter
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
ホームページ  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

SD-25 データシート(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  SD-25 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation SD-25 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
s d - 2 5 series
25W Single Output DC-DC Converter
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTROdYNE.COM
SPECIFICATION
SD-25A-5
SD-25B-5
SD-25C-5
SD-25B-12
SD-25C-12
SD-25B-24
SD-25C-24
SD-25A-12
SD-25A-24
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE,�HOLD�TIME
VOLTAGE�RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
DC�CURRENT
5V
12V
24V
5A
2.1A
1.1A
0�~�5A
0�~�2.1A
0�~�1.1A
25W
25.2W
26.4W
100mVp-p
120mVp-p
150mVp-p
2.0%
1.0%
1.0%
4.5�~�5.5VDC
11�~�16VDC
23�~�30VDC
0.5%
0.5%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
2.5s,�50ms,�------�at�full�load
A:9.2�~�18VDC����������B:19�~�36VDC����������C:36�~�72VDC
71%
3.2A/12V
72%
74%
72%
1.6A/24V
75%
78%
75%
78%
81%
0.8A/48V
105�~�150% rated�output�power
5.75�~�6.75V/10%�load
16.8�~�20V/10%�load
31.5�~�37.5V/10%�load
Protection�type�:�Fold�back�current�limiting,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Protection�type�:�Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Design�refer�to�LVD
Compliance�to
ENV50204,�EN55024,
EN61000-4-2,3,4,6,8;
heavy�industry�level,�criteria A
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
374.3K�hrs�min.(SD-25A)����������365.9K�hrs�min.(SD-25B)����������377.5K�Hrs�min.(SD-25C)������MIL-HDBK-217F�(25
)
99*97*36mm�(L*W*H)
0.38Kg;�45pcs/17.8Kg/0.9CUFT
File�Name:SD-25-SPEC���2004-06-30
SAFETY STANDARDS
25W�Single�Output�DC-DC�Converter
S D - 2 5 series
��������������������
������������������������������������������������
���������������������
�������������������������������������
���������������������������
����������������������������������
��������
����������������
���������������
����������
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
ENVIRONMENT
PROTECTION
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:1.5KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
SAFETY &
EMC
(Note�4)
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� ������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������


同様の部品番号 - SD-25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mean Well Enterprises C...
SD-25 MEANWELL-SD-25 Datasheet
407Kb / 2P
   25W Single Output DC-DC Converter
SD-25 MEANWELL-SD-25 Datasheet
413Kb / 2P
   25W Single Output DC-DC Converter
logo
Molex Electronics Ltd.
SD-25001-001 MOLEX4-SD-25001-001 Datasheet
168Kb / 2P
   2.54mm (.100") Pitch Board-to-Board Ribbon Cable Jumper
SD-25001-001 MOLEX4-SD-25001-001 Datasheet
168Kb / 2P
   2.54mm (.100") Pitch Board-to-Board Ribbon
SD-25001-001 MOLEX4-SD-25001-001 Datasheet
168Kb / 2P
   2.54mm (.100") Pitch Board-to-Board Ribbon Cable Jumper
More results

同様の説明 - SD-25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mean Well Enterprises C...
SD-25 MEANWELL-SD-25_12 Datasheet
413Kb / 2P
   25W Single Output DC-DC Converter
logo
Astrodyne Corporation
SD25 ASTRODYNE-SD25 Datasheet
994Kb / 2P
   25W Single Output DC-DC Converter
logo
Mean Well Enterprises C...
SD-25 MEANWELL-SD-25 Datasheet
407Kb / 2P
   25W Single Output DC-DC Converter
SD-25 MEANWELL-SD-25_10 Datasheet
413Kb / 2P
   25W Single Output DC-DC Converter
logo
DENSEI-LAMBDA
PP15 LAMBDA-PP15 Datasheet
188Kb / 4P
   Single output DC-DC converter 1.5W ~ 25W???
PPD3 LAMBDA-PPD3 Datasheet
188Kb / 4P
   Single output DC-DC converter 1.5W ~ 25W????
PP10-24-5 LAMBDA-PP10-24-5 Datasheet
188Kb / 4P
   Single, Dual output DC-DC converter 1.5W ~ 25W
logo
Chinfa Electronics Ind....
TDD25-03S2 CHINFA-TDD25-03S2 Datasheet
334Kb / 4P
   DC - DC CONVERTER 23 ~ 25W SINGLE & DUAL OUTPUT
TDD25-03S2 CHINFA-TDD25-03S2_10 Datasheet
263Kb / 4P
   DC - DC CONVERTER 23 ~ 25W SINGLE & DUAL OUTPUT
TDD25 CHINFA-TDD25_14 Datasheet
225Kb / 4P
   DC - DC CONVERTER 23 ~ 25W SINGLE & DUAL OUTPUT
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com