データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRLU4343PBF データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRLU4343PBF
部品情報  DIGITAL AUDIO MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLU4343PBF データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRLU4343PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLU4343PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLU4343PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLU4343PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLU4343PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLU4343PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLU4343PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLU4343PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLU4343PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
www.irf.com
3
IRLR/U4343PbF & IRLU4343-701PbF
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 4. Normalized On-Resistance vs. Temperature
Fig 6. Typical Gate Charge vs.Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance vs.Drain-to-Source Voltage
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
≤ 60µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
2.3V
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
4.5V
3.5V
3.0V
2.5V
BOTTOM
2.3V
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
≤ 60µs PULSE WIDTH
Tj = 175°C
2.3V
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
4.5V
3.5V
3.0V
2.5V
BOTTOM
2.3V
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180
TJ , Junction Temperature (°C)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
ID = 19A
VGS = 10V
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
10
100
1000
10000
Coss
Crss
Ciss
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, C ds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
0
10203040
QG Total Gate Charge (nC)
0
4
8
12
16
20
VDS= 44V
VDS= 28V
VDS= 11V
ID= 19A
FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE 19
0
2
4
6
8
10
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
VDS = 30V
≤ 60µs PULSE WIDTH
TJ = 25°C
TJ = 175°C


同様の部品番号 - IRLU4343PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLU4343 IRF-IRLU4343 Datasheet
255Kb / 10P
   DIGITAL AUDIO MOSFET
IRLU4343-701 IRF-IRLU4343-701 Datasheet
255Kb / 10P
   DIGITAL AUDIO MOSFET
More results

同様の説明 - IRLU4343PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFSL5620PBF IRF-IRFSL5620PBF Datasheet
338Kb / 9P
   DIGITAL AUDIO MOSFET
IRFSL5615PBF IRF-IRFSL5615PBF Datasheet
351Kb / 9P
   DIGITAL AUDIO MOSFET
IRF6785MTRPBF IRF-IRF6785MTRPBF Datasheet
604Kb / 9P
   DIGITAL AUDIO MOSFET
IRLIB4343 IRF-IRLIB4343 Datasheet
239Kb / 7P
   DIGITAL AUDIO MOSFET
IRLIB9343PBF IRF-IRLIB9343PBF Datasheet
208Kb / 7P
   DIGITAL AUDIO MOSFET
IRLR9343PBF IRF-IRLR9343PBF Datasheet
299Kb / 10P
   DIGITAL AUDIO MOSFET
IRFI4019H-117P IRF-IRFI4019H-117P Datasheet
286Kb / 7P
   DIGITAL AUDIO MOSFET
IRFS5620PBF IRF-IRFS5620PBF Datasheet
338Kb / 9P
   DIGITAL AUDIO MOSFET
IRFB5620PBF IRF-IRFB5620PBF Datasheet
274Kb / 7P
   DIGITAL AUDIO MOSFET
IRLIB9343 IRF-IRLIB9343 Datasheet
190Kb / 7P
   DIGITAL AUDIO MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com