データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD8004 データシート(PDF) 8 Page - Analog Devices

部品番号 AD8004
部品情報  Quad 3000 V/?? 35 mW Current Feedback Amplifier
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8004 データシート(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD8004 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8004 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8004 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8004 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8004 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8004 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8004 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8004 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8004 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
REV. C
AD8004
–8–
TPC 19. Short-Term Settling Time
TPC 20. Long-Term Settling Time
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
–0.01
–0.02
–0.03
–0.04
1ST
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
–0.02
–0.04
2ND
3RD
4TH
5TH
6TH
7TH
8TH
9TH 10TH 11TH
80 IRE
RL = 150
VS = 5V
RF = 1.21k
80 IRE
RL = 150
VS = 5V
RF = 1.21k
1ST
2ND
3RD
4TH
5TH
6TH
7TH
8TH
9TH 10TH 11TH
TPC 21. Differential Gain/Differential Phase
9
8
7
6
5
3
2
10
100
1000
10000
LOAD RESISTANCE –
4
1
0
+5VS
5VS
G = +2
RF = 1.21k
TPC 22. Output Voltage Swing vs. Load
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
RL = 100
RL = 1k
TOTAL SUPPLY VOLTAGE – V
G = +2
RF = 1.21k
f = 100kHz
10
34567
8
9
10
11
12
TPC 23. Output Swing vs. Supply
0.03
0.02
0.01
0.00
–0.01
–0.02
–0.03
80 IRE
RL = 1k
VS = 5V
RF = 1.21k
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
–0.01
–0.02
–0.03
–0.04
1ST
2ND
3RD
4TH
5TH
6TH
7TH
8TH
9TH 10TH 11TH
1ST
2ND
3RD
4TH
5TH
6TH
7TH
8TH
9TH 10TH 11TH
80 IRE
RL = 1k
VS = 5V
RF = 1.21k
TPC 24. Differential Gain/Phase, RL = 1 k


同様の部品番号 - AD8004

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8004 AD-AD8004 Datasheet
271Kb / 16P
   Quad 3000 V/us, 35 mW Current Feedback Amplifier
REV. B
AD8004 AD-AD8004 Datasheet
449Kb / 17P
   Current Feedback Amplifier
AD8004AN AD-AD8004AN Datasheet
271Kb / 16P
   Quad 3000 V/us, 35 mW Current Feedback Amplifier
REV. B
AD8004AN AD-AD8004AN Datasheet
715Kb / 17P
   Quad 3000 V/s, 35 mW Current Feedback Amplifier
REV. C
AD8004AN AD-AD8004AN Datasheet
648Kb / 17P
   Quad 3000 V/mu s, 35 mW Current Feedback Amplifier
REV. C
More results

同様の説明 - AD8004

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8004 AD-AD8004_15 Datasheet
715Kb / 17P
   Quad 3000 V/s, 35 mW Current Feedback Amplifier
REV. C
AD8004 AD-AD8004 Datasheet
271Kb / 16P
   Quad 3000 V/us, 35 mW Current Feedback Amplifier
REV. B
AD8004AR AD-AD8004AR Datasheet
715Kb / 17P
   Quad 3000 V/s, 35 mW Current Feedback Amplifier
REV. C
AD8004ANZ AD-AD8004ANZ Datasheet
648Kb / 17P
   Quad 3000 V/mu s, 35 mW Current Feedback Amplifier
REV. C
AD8001ANZ AD-AD8001ANZ Datasheet
562Kb / 17P
   800 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier
REV. D
AD8001 AD-AD8001 Datasheet
222Kb / 16P
   800 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier
REV. C
AD8001ARTZ-REEL7 AD-AD8001ARTZ-REEL7 Datasheet
388Kb / 16P
   800 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier
REV. D
AD8001 AD-AD8001_03 Datasheet
335Kb / 16P
   800 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier
REV. D
AD8001ARZ AD-AD8001ARZ Datasheet
490Kb / 17P
   800 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier
REV. D
AD8001 AD-AD8001_15 Datasheet
562Kb / 17P
   800 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier
REV. D
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com