データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GZF3V9C データシート(PDF) 3 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

部品番号 GZF3V9C
部品情報  ZENER DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
ホームページ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

GZF3V9C データシート(HTML) 3 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  GZF3V9C Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited GZF3V9C Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited GZF3V9C Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Ptot
mW
800
600
400
200
0
200 °C
100
Tamb
IF
VF
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1V
10
10
10
10
10
10
10
10
1
-1
-2
-3
-4
-5
2
3
mA
TJ =25°C
TJ = 100 °C
FIG.1--TYPICALFORWARDCHARACTERISTIC
RATINGSANDCHARACTERISTICCURVES
GZF3V6C---GZF91C
FIG.2 -- ADMISSIBLE POWER DISSIPATION VERSUS AMBIENT TEMPERATURE
Document Number 0284036
3.
www.galaxycn.com
BLGALAXYELECTRICAL


同様の部品番号 - GZF3V9C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen Luguang Electr...
GZF3V9C LUGUANG-GZF3V9C Datasheet
187Kb / 3P
   Zener Diodes
logo
Vishay Siliconix
GZF3V9C VISHAY-GZF3V9C Datasheet
146Kb / 6P
   Zener Diodes
Rev. 1.7, 28-Jan-04
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
GZF3V9C BILIN-GZF3V9C Datasheet
247Kb / 5P
   ZENER DIODES
More results

同様の説明 - GZF3V9C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
   ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
   ZENER DIODES Diodes
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBZ5221B HSMC-HMBZ5221B Datasheet
86Kb / 12P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4728 VISHAY-1N4728 Datasheet
46Kb / 3P
   Zener Diodes
18-Apr-02
logo
General Semiconductor
BZX84 GE-BZX84 Datasheet
396Kb / 9P
   Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N2804 MOTOROLA-1N2804 Datasheet
145Kb / 4P
   ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4681 GE-1N4681 Datasheet
40Kb / 2P
   ZENER DIODES
1N746 GE-1N746 Datasheet
36Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZY97-C3V9 VISHAY-BZY97-C3V9 Datasheet
164Kb / 5P
   Zener Diodes
29-Apr-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SMA4728 KEXIN-1SMA4728 Datasheet
1Mb / 5P
   Zener Diodes
1SMA5914 KEXIN-1SMA5914 Datasheet
1Mb / 4P
   Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com