データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

P-TO262-3-1 データシート(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 P-TO262-3-1
部品情報  SIPMOS짰 Power-Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

P-TO262-3-1 データシート(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

  P-TO262-3-1 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG P-TO262-3-1 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG P-TO262-3-1 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG P-TO262-3-1 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG P-TO262-3-1 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG P-TO262-3-1 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG P-TO262-3-1 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG P-TO262-3-1 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
2002-01-09
Page 7
Preliminary data
SPI47N10L
SPP47N10L,SPB47N10L
13 Typ. avalanche energy
EAS = f (Tj)
par.: ID = 47 A , VDD = 25 V, RGS = 25

25
45
65
85
105
125
145
°C
185
Tj
0
40
80
120
160
200
240
280
320
mJ
400
14 Typ. gate charge
VGS = f (QGate)
parameter: ID = 47 A pulsed
0
20
40
60
80
100
120 nC 150
QGate
0
2
4
6
8
10
12
V
16
SPP47N10L
0,8 V
DS max
DS max
V
0,2
15 Drain-source breakdown voltage
V(BR)DSS = f (Tj)
-60
-20
20
60
100
140
°C
200
Tj
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
V
120
SPP47N10L


同様の部品番号 - P-TO262-3-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
P-TO263-3-2 INFINEON-P-TO263-3-2 Datasheet
251Kb / 10P
   Cool MOS??Power Transistor
2003-10-06
More results

同様の説明 - P-TO262-3-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
SPD04P10PLG INFINEON-SPD04P10PLG Datasheet
463Kb / 9P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.6 2012-09-10
BUZ110S INFINEON-BUZ110S Datasheet
139Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power Transistor
05.99
SPB08P06P INFINEON-SPB08P06P_12 Datasheet
273Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.7 2012-09-07
SPP80N06S-08 INFINEON-SPP80N06S-08 Datasheet
171Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev. 1.0 2004-11-30
SPD15P10PL INFINEON-SPD15P10PL Datasheet
763Kb / 10P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.5 2012-09-03
SPD08P06PG INFINEON-SPD08P06PG_12 Datasheet
605Kb / 9P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.92 2012-09-10
SPD04P10PG INFINEON-SPD04P10PG Datasheet
479Kb / 9P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.6 2012-09-10
SPB18P06PG INFINEON-SPB18P06PG_12 Datasheet
446Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.6 2012-09-07
SPP15P10PLH INFINEON-SPP15P10PLH Datasheet
767Kb / 10P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.4 2011-09-01
BSS138NH6327 INFINEON-BSS138NH6327 Datasheet
463Kb / 9P
   SIPMOS짰 Small-Signal-Transistor
Rev. 2.86 2012-04-17
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com