データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM27C040-120 データシート(PDF) 2 Page - Advanced Micro Devices

部品番号 AM27C040-120
部品情報  4 Megabit (512 K x 8-Bit) CMOS EPROM
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AMD [Advanced Micro Devices]
ホームページ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM27C040-120 データシート(HTML) 2 Page - Advanced Micro Devices

  AM27C040-120 Datasheet HTML 1Page - Advanced Micro Devices AM27C040-120 Datasheet HTML 2Page - Advanced Micro Devices AM27C040-120 Datasheet HTML 3Page - Advanced Micro Devices AM27C040-120 Datasheet HTML 4Page - Advanced Micro Devices AM27C040-120 Datasheet HTML 5Page - Advanced Micro Devices AM27C040-120 Datasheet HTML 6Page - Advanced Micro Devices AM27C040-120 Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices AM27C040-120 Datasheet HTML 8Page - Advanced Micro Devices AM27C040-120 Datasheet HTML 9Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
2
Am27C040
FI NAL
PRODUCT SELECTOR GUIDE
CONNECTION DIAGRAMS
Top View
DIP
PLCC
Notes:
1. JEDEC nomenclature is in parenthesis.
2. The 32-pin DIP to 32-pin PLCC configuration varies from the JEDEC 28-pin DIP to 32-pin PLCC configuration.
PIN DESIGNATIONS
A0–A18
=
Address Inputs
CE# (E#)/PGM# (P#)=
Chip Enable/Program Enable Input
DQ0–DQ7
=
Data Inputs/Outputs
OE# (G#)
=
Output Enable Input
VCC
=VCC Supply Voltage
VPP
=
Program Voltage Input
VSS
=
Ground
LOGIC SYMBOL
Family Part Number
Am27C040
Speed Options (VCC = 5.0 V ± 10%)
-90
-120
-150
-200
Max Access Time (ns)
90
120
150
200
CE# (E#) Access (ns)
90
120
150
200
OE# (G#) Access (ns)
40
50
65
75
3
4
5
2
1
9
10
11
12
13
27
26
25
24
23
7
8
22
21
6
32
31
20
14
30
29
28
15
16
19
18
17
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
A16
DQ0
A15
A12
A7
DQ1
DQ2
VSS
A8
A9
A11
OE# (G#)
A10
CE# (E#)/PGM# (P#)
DQ7
VCC
A18
DQ6
A17
A14
A13
DQ5
DQ4
DQ3
VPP
14971H-2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17 18 19 20
16
15
14
29
28
27
26
25
24
23
22
21
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
DQ0
1
31 30
2
3
432
A14
A13
A8
A9
A11
OE# (G#)
A10
CE# (E#)/PGM# (P#)
DQ7
14971H-3
19
8
DQ0–DQ7
A0–A18
OE# (G#)
14971E-4
CE# (E#)/PGM#(P#)


同様の部品番号 - AM27C040-120

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Advanced Micro Devices
AM27C040-120 AMD-AM27C040-120 Datasheet
175Kb / 13P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit) CMOS EPROM
AM27C040-120DC AMD-AM27C040-120DC Datasheet
175Kb / 13P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit) CMOS EPROM
AM27C040-120DCB AMD-AM27C040-120DCB Datasheet
175Kb / 13P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit) CMOS EPROM
AM27C040-120DE AMD-AM27C040-120DE Datasheet
175Kb / 13P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit) CMOS EPROM
AM27C040-120DEB AMD-AM27C040-120DEB Datasheet
175Kb / 13P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit) CMOS EPROM
More results

同様の説明 - AM27C040-120

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Advanced Micro Devices
AM27C040 AMD-AM27C040 Datasheet
175Kb / 13P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit) CMOS EPROM
AM27X040 AMD-AM27X040 Datasheet
132Kb / 10P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit) CMOS ExpressROM Device
AM27C512 AMD-AM27C512 Datasheet
168Kb / 12P
   512 Kilobit (64 K x 8-Bit) CMOS EPROM
AM27C010 AMD-AM27C010 Datasheet
175Kb / 13P
   1 Megabit (128 K x 8-Bit) CMOS EPROM
AM27C020 AMD-AM27C020 Datasheet
172Kb / 12P
   2 Megabit (256 K x 8-Bit) CMOS EPROM
AM27C4096 AMD-AM27C4096 Datasheet
165Kb / 12P
   4 Megabit (256 K x 16-Bit) CMOS EPROM
AM27C1024 AMD-AM27C1024 Datasheet
165Kb / 12P
   1 Megabit (65 K x 16-Bit) CMOS EPROM
AM27C2048 AMD-AM27C2048 Datasheet
173Kb / 12P
   2 Megabit (128 K x 16-Bit) CMOS EPROM
AM27C64 AMD-AM27C64 Datasheet
172Kb / 12P
   64 Kilobit (8 K x 8-Bit) CMOS EPROM
AM29F400B AMD-AM29F400B Datasheet
515Kb / 37P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 5.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com