データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRLZ24PBF データシート(PDF) 7 Page - International Rectifier

部品番号 IRLZ24PBF
部品情報  HEXFET Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLZ24PBF データシート(HTML) 7 Page - International Rectifier

  IRLZ24PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLZ24PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLZ24PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLZ24PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLZ24PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLZ24PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLZ24PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLZ24PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
IRLZ24PbF
www.irf.com
7
P.W.
Period
di/dt
Diode Recovery
dv/dt
Ripple
≤ 5%
Body Diode
Forward Drop
Re-Applied
Voltage
Reverse
Recovery
Current
Body Diode Forward
Current
VGS=10V
VDD
ISD
Driver Gate Drive
D.U.T. ISD Waveform
D.U.T. VDS Waveform
Inductor Curent
D =
P.W.
Period
+
-
+
+
+
-
-
-
• dv/dt controlled by RG
• ISD controlled by Duty Factor "D"
• D.U.T. - Device Under Test
Circuit Layout Considerations
• Low Stray Inductance
• Ground Plane
• Low Leakage Inductance
Current Transformer
* Reverse Polarity for P-Channel
** Use P-Channel Driver for P-Channel Measurements
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit
*** VGS = 5.0V for Logic Level and 3V Drive Devices
Fig 14 For N Channel HEXFETS


同様の部品番号 - IRLZ24PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
IRLZ24PBF VISHAY-IRLZ24PBF Datasheet
1Mb / 8P
   Power MOSFET
S-Pending-Rev. A, 21-Jul-08
IRLZ24PBF VISHAY-IRLZ24PBF Datasheet
1Mb / 9P
   Power MOSFET
Rev. D, 21-Mar-11
More results

同様の説明 - IRLZ24PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com