データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LB121S03 データシート(PDF) 10 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

部品番号 LB121S03
部品情報  12.1??SVGA TFT LCD
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LG [LG Semicon Co.,Ltd.]
ホームページ  
Logo LG - LG Semicon Co.,Ltd.

LB121S03 データシート(HTML) 10 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

Back Button LB121S03 Datasheet HTML 6Page - LG Semicon Co.,Ltd. LB121S03 Datasheet HTML 7Page - LG Semicon Co.,Ltd. LB121S03 Datasheet HTML 8Page - LG Semicon Co.,Ltd. LB121S03 Datasheet HTML 9Page - LG Semicon Co.,Ltd. LB121S03 Datasheet HTML 10Page - LG Semicon Co.,Ltd. LB121S03 Datasheet HTML 11Page - LG Semicon Co.,Ltd. LB121S03 Datasheet HTML 12Page - LG Semicon Co.,Ltd. LB121S03 Datasheet HTML 13Page - LG Semicon Co.,Ltd. LB121S03 Datasheet HTML 14Page - LG Semicon Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
Product Specification
10 / 23
LB121S03
Liquid Crystal Display
Ver. 0.0
Feb. 27, 2006
3-5. Color Input Data Reference
The brightness of each primary color (red,green and blue) is based on the 6-bit gray scale data input for the
color ; the higher the binary input, the brighter the color. The table below provides a reference for color
versus data input.
Table 6. COLOR DATA REFERENCE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GREEN (00)
GREEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
GREEN (01)
...
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
GREEN (62)
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
GREEN (63)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RED (00)
RED
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
RED (01)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
RED (62)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
RED (63)
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BLUE (01)
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BLUE (62)
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BLUE (63)
BLUE (00)
White
Yellow
Magenta
Cyan
Blue
Green
Red
Black
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Basic
Color
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
BLUE
MSB
LSB
GREEN
MSB
LSB
RED
MSB
LSB
B 5
B 4
B 3
B 2
B 1
B0
G 5
G 4
G 3
G 2
G 1
G0
R 5
R 4
R 3
R 2
R 1
R0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BLUE
Color
Input Color Data
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


同様の部品番号 - LB121S03

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Seoul Semiconductor
LB121 SEOUL-LB121 Datasheet
376Kb / 14P
   INFRARED LAMP LED
LB121 SEOUL-LB121 Datasheet
360Kb / 13P
   CYAN LAMP LED
LB121 SEOUL-LB121 Datasheet
392Kb / 14P
   RED OVAL LAMP LED
LB121 SEOUL-LB121 Datasheet
392Kb / 14P
   RED OVAL LAMP LED
LB121 SEOUL-LB121 Datasheet
378Kb / 14P
   RED LAMP LED
More results

同様の説明 - LB121S03

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AAEON Technology
OPD-212A AAEON-OPD-212A Datasheet
257Kb / 2P
   12.1??TFT SVGA LCD
logo
Axiomtek Co., Ltd.
P6122 AXIOMTEK-P6122_17 Datasheet
359Kb / 2P
   12.1 SVGA TFT Industrial LCD Monitor
logo
AAEON Technology
PC3200 AAEON-PC3200 Datasheet
2Mb / 2P
   12.1 TFT SVGA (800 x 600) LCD
AMB-2023-E AAEON-AMB-2023-E Datasheet
782Kb / 2P
   12.1" TFT SVGA (800 x 600) LCD
APC-8122 AAEON-APC-8122 Datasheet
326Kb / 2P
   12.1??TFT SVGA (800 x 600) LCD
AWK-3201 AAEON-AWK-3201 Datasheet
661Kb / 2P
   12.1??SVGA (800 x 600) Color TFT LCD
logo
Sharp Corporation
LQ121S7LY01 SHARP-LQ121S7LY01 Datasheet
182Kb / 1P
   31 cm [12.1] SVGA TFT-LCD Module for IA
logo
Advantech Co., Ltd.
TPC-1261H ADVANTECH-TPC-1261H Datasheet
395Kb / 2P
   12.1 SVGA TFT LCD Geode??LX800 Touch Panel Computer
logo
Axiomtek Co., Ltd.
GOT5120T-832 AXIOMTEK-GOT5120T-832_17 Datasheet
515Kb / 2P
   12.1 XGA/SVGA TFT LCD display with LED backlight
GOT5120T-845 AXIOMTEK-GOT5120T-845 Datasheet
449Kb / 2P
   12.1" XGA/SVGA TFT LCD display with LED backlight
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com