データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

3TA130GK04NB データシート(PDF) 2 Page - Sirectifier Semiconductors

部品番号 3TA130GK04NB
部品情報  Three Phase Half Bridge
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SIRECTIFIER [Sirectifier Semiconductors]
ホームページ  http://www.sirectifier.com
Logo SIRECTIFIER - Sirectifier Semiconductors

3TA130GK04NB データシート(HTML) 2 Page - Sirectifier Semiconductors

  3TA130GK04NB Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Semiconductors 3TA130GK04NB Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Semiconductors 3TA130GK04NB Datasheet HTML 3Page - Sirectifier Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
3TA130GKxxNB
Three Phase Half Bridge
Symbol
Test Conditions
Unit
IRRM
VTM
V
IGT
IDRM
mA
RthJC
VGD
tgt
min.
typ.
max.
at VDRM, single phase, half wave, Tj=150oC
On-State Current 410A, Tj=25oC Inst. measurement
dv/dt
IH
Tj=25oC, IT=1A, VD=6V
Tj=150oC, VD=1/2VDRM
IT=100A, IG=200mA, Tj=25oC, VD=1/2VDRM, dIG/dt=1A/us
Tj=150oC, VD=2/3VDRM, Exponential wave
Tj=25oC
Junction to case (1/3 Module)
30
30
1.20
150
0.25
10
500
70
0.2
mA
V
us
V/us
mA
oC/W
VGT
2
V


同様の部品番号 - 3TA130GK04NB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sirectifier Semiconduct...
3TA130GK04NB-B SIRECTIFIER-3TA130GK04NB-B Datasheet
1Mb / 3P
   Three Phase Thyristor Module (Half Bridge)
More results

同様の説明 - 3TA130GK04NB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sirectifier Semiconduct...
3TA200GKXXNB SIRECTIFIER-3TA200GKXXNB Datasheet
837Kb / 3P
   Three Phase Half Bridge
3TA60GKXXNB SIRECTIFIER-3TA60GKXXNB Datasheet
905Kb / 3P
   Three Phase Half Bridge
3TA100GKXXNB SIRECTIFIER-3TA100GKXXNB Datasheet
853Kb / 3P
   Three Phase Half Bridge
3TA80GKXXNB SIRECTIFIER-3TA80GKXXNB Datasheet
607Kb / 3P
   Three Phase Half Bridge
logo
Powersem GmbH
PSWDPSVD100 POWERSEM-PSWDPSVD100 Datasheet
137Kb / 1P
   Half Three Phase Rectifier Bridge
PSWD100 POWERSEM-PSWD100 Datasheet
137Kb / 1P
   Half Three Phase Rectifier Bridge
logo
IXYS Corporation
VVZ40 IXYS-VVZ40 Datasheet
51Kb / 2P
   Three Phase Half Controlled Rectifier Bridge
VVZ12-16IO1 IXYS-VVZ12-16IO1 Datasheet
43Kb / 2P
   Three Phase Half Controlled Rectifier Bridge
logo
Sirectifier Semiconduct...
3TA250GK03NB SIRECTIFIER-3TA250GK03NB Datasheet
1Mb / 3P
   Three Phase Thyristor Module (Half Bridge)
3TA60GKXXNB-B SIRECTIFIER-3TA60GKXXNB-B Datasheet
1Mb / 3P
   Three Phase Thyristor Module (Half Bridge)
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com