データシートサーチシステム |
|
M9366-BN6T データシート(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
M9366-BN6T データシート(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
8 / 34 page M93S66, M93S56, M93S46 8/34 Figure 4. READ, WRITE, WEN and WDS Sequences Note: For the meanings of An, Xn, Qn and Dn, see Table 2. and Table 3.. AI00889D 1 1 0 An A0 Qn Q0 DATA OUT D S Q S WRITE ADDR OP CODE 1 0An A0 DATA IN D Q OP CODE Dn D0 1 BUSY READY S WRITE ENABLE 1 0Xn X0 D OP CODE 1 01 S WRITE DISABLE 1 0Xn X0 D OP CODE 0 0 0 CHECK STATUS ADDR PRE READ PRE W PRE W PRE |
同様の部品番号 - M9366-BN6T |
|
同様の説明 - M9366-BN6T |