データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SA08-12EWA データシート(PDF) 4 Page - Kingbright Corporation

部品番号 SA08-12EWA
部品情報  20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
ホームページ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

SA08-12EWA データシート(HTML) 4 Page - Kingbright Corporation

  SA08-12EWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation SA08-12EWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation SA08-12EWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation SA08-12EWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SPEC NO: DSAA5915
REV NO: V.9
DATE: MAY/16/2007
PAGE: 4 OF 4
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: Y.L.LI
ERP: 1301000119
PACKING & LABEL SPECIFICATIONS
SA08-12EWA


同様の部品番号 - SA08-12EWA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kingbright Corporation
SA08-12GWA KINGBRIGHT-SA08-12GWA Datasheet
188Kb / 4P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA08-12SRWA KINGBRIGHT-SA08-12SRWA Datasheet
187Kb / 4P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA08-12YWA KINGBRIGHT-SA08-12YWA Datasheet
189Kb / 4P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results

同様の説明 - SA08-12EWA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kingbright Corporation
SC08-11CGKWA KINGBRIGHT-SC08-11CGKWA Datasheet
348Kb / 6P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC08-13YWA KINGBRIGHT-SC08-13YWA Datasheet
78Kb / 3P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC08-13GWA KINGBRIGHT-SC08-13GWA Datasheet
78Kb / 3P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC08-12SRWA KINGBRIGHT-SC08-12SRWA Datasheet
189Kb / 4P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA08-21EWA KINGBRIGHT-SA08-21EWA Datasheet
185Kb / 4P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA08-12SRWA KINGBRIGHT-SA08-12SRWA Datasheet
187Kb / 4P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA08-11YWA KINGBRIGHT-SA08-11YWA Datasheet
187Kb / 4P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC08-11GWA KINGBRIGHT-SC08-11GWA Datasheet
110Kb / 4P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC08-21EWA KINGBRIGHT-SC08-21EWA Datasheet
68Kb / 3P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA08-13SRWA KINGBRIGHT-SA08-13SRWA Datasheet
129Kb / 4P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC08-21EWA KINGBRIGHT-SC08-21EWA_07 Datasheet
184Kb / 4P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com