データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CA56-12YWA データシート(PDF) 2 Page - Kingbright Corporation

部品番号 CA56-12YWA
部品情報  14.22mm (0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
ホームページ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

CA56-12YWA データシート(HTML) 2 Page - Kingbright Corporation

  CA56-12YWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation CA56-12YWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation CA56-12YWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation CA56-12YWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SPEC NO: DSAD2367
REV NO: V.5
DATE: AUG/01/2006
PAGE: 2 OF 4
APPROVED: J. Lu
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: Y.L.LI
ERP:1304000093
Selection Guide
Part No.
Dice
Lens Type
Iv (ucd) [1]
@ 10mA
Min.
Typ.
CA56-12YWA
YELLOW (GaAsP/GaP)
WHITE DIFFUSED
1200
4700
Common Anode, Rt.
Hand Decimal.
Description
Absolute Maximum Ratings at TA=25°C
Notes:
1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
2. 2mm below package base.
Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C
Symbol
Parameter
Device
Typ.
Max.
Test Conditions
Units
λpeak
Peak Wavelength
Yellow
590
nm
IF=20mA
λD [1]
Dominant Wavelength
Yellow
588
nm
IF=20mA
∆λ1/2
Spectral Line Half-width
Yellow
35
nm
IF=20mA
C
Capacitance
Yellow
20
pF
VF=0V;f=1MHz
VF [2]
Forward Voltage
Yellow
2.1
2.5
V
IF=20mA
IR
Reverse Current
Yellow
10
uA
VR = 5V
Parameter
Yellow
Units
Power dissipation
105
mW
DC Forward Current
30
mA
Peak Forward Current [1]
140
mA
Reverse Voltage
5
V
Operating / Storage Temperature
-40°C To +85°C
Lead Solder Temperature [2]
260°C For 5 Seconds
Notes:
1.Wavelength: +/-1nm.
2. Forward Voltage: +/-0.1V.
Note:
1. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.


同様の部品番号 - CA56-12YWA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kingbright Corporation
CA56-12EWA KINGBRIGHT-CA56-12EWA Datasheet
116Kb / 4P
   14.22mm (0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA56-12GWA KINGBRIGHT-CA56-12GWA Datasheet
161Kb / 4P
   14.22mm (0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA56-12SRWA KINGBRIGHT-CA56-12SRWA Datasheet
160Kb / 4P
   14.22mm (0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results

同様の説明 - CA56-12YWA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kingbright Corporation
CA56-21EWA KINGBRIGHT-CA56-21EWA Datasheet
133Kb / 4P
   14.22mm (0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC56-11EWA KINGBRIGHT-CC56-11EWA Datasheet
162Kb / 4P
   14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC56-11SYKWA KINGBRIGHT-CC56-11SYKWA Datasheet
361Kb / 6P
   14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC56-21GWA KINGBRIGHT-CC56-21GWA Datasheet
140Kb / 4P
   14.22mm (0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC56-12EWA KINGBRIGHT-CC56-12EWA Datasheet
134Kb / 4P
   14.22mm (0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC56-11CGKWA KINGBRIGHT-CC56-11CGKWA Datasheet
362Kb / 6P
   14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA56-11SURKWA KINGBRIGHT-CA56-11SURKWA Datasheet
371Kb / 6P
   14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC56-11SURKWA KINGBRIGHT-CC56-11SURKWA Datasheet
363Kb / 6P
   14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC56-11GWA KINGBRIGHT-CC56-11GWA Datasheet
81Kb / 3P
   14.22mm (0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA56-21GWA KINGBRIGHT-CA56-21GWA Datasheet
140Kb / 4P
   14.22mm (0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com