データシートサーチシステム |
|
TS974 データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
TS974 データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
4 / 17 page Electrical characteristics TS971-TS972-TS974 4/17 2 Electrical characteristics Table 3. VCC = +2.5V, VDD = -2.5V, Tamb = 25°C (unless otherwise specified) Symbol Parameter Conditions Min. Typ. Max. Unit Vio Input offset voltage Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 15 7 mV DVio Input offset voltage drift Vicm = 0V, Vo = 0V 5 µV/°C Iio Input offset current Vicm = 0V, Vo = 0V 10 150 nA Iib Input bias current Vicm = 0V, Vo = 0V Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 200 200 750 1000 nA Vicm Common mode input voltage range -1.35 1.35 V CMR Common mode rejection ratio Vicm = ±1.35V 60 85 dB SVR Supply voltage rejection ratio VCC = ±2V to ±3V 60 70 dB Avd Large signal voltage gain RL = 2kΩ 70 80 dB VOH High level output voltage RL = 2kΩ 22.4 V VOL Low level output voltage RL = 2kΩ -2.4 -2 V Isource Output source current 1.5 mA Isink Output sink current 100 mA ICC Supply current per amplifier Unity gain - No load 2 2.8 mA GBP Gain bandwidth product f = 100kHz, RL = 2kΩ, CL = 100pF 8.5 12 MHz SR Slew rate AV = 1, Vin = ±1V 2.8 4 V/µs ∅m Phase margin at unit gain RL = 2kΩ, CL =100pF 60 Degrees Gm Gain margin RL = 2kΩ, CL =100pF 10 dB en Equivalent input noise voltage f = 100kHz 4 nV/ √Hz THD Total harmonic distortion f = 1kHz, AV = -1, RL =10kΩ 0.003 % |
同様の部品番号 - TS974 |
|
同様の説明 - TS974 |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |