データシートサーチシステム |
|
TS972IN データシート(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
TS972IN データシート(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
3 / 17 page TS971-TS972-TS974 Absolute maximum ratings and operating conditions 3/17 Table 2. Operating conditions Symbol Parameter Value Unit VCC Supply voltage 2.7 to 10 V Vicm Common mode input voltage range VDD +1.15 to VCC -1.15 V Toper Operating free air temperature range -40 to +125 °C |
同様の部品番号 - TS972IN |
|
同様の説明 - TS972IN |