データシートサーチシステム |
|
CAO-1.6-1.8 データシート(PDF) 2 Page - Nuvotem Talema |
|
CAO-1.6-1.8 データシート(HTML) 2 Page - Nuvotem Talema |
2 / 3 page Talema's Engineering staff can assist in the design of other inductance values and sizes. CA Series • Common Mode Toroidal Chokes r e b m u N t r a P I C D p m A L O ) H m ( % 0 3 ± ) x 2 ( R C D m h O m ) x 2 ( e z i S l i o C . t H x . D . O ) l a n i m o N ( e l y t S . g t M e z i S r e b m u N t r a P I C D p m A L O ) H m ( % 0 3 ± ) x 2 ( R C D m h O m ) x 2 ( e z i S l i o C . t H x . D . O ) l a n i m o N ( e l y t S . g t M e z i S BX / VF B X / VF 6 . 5 - 2 . 1 - _ _ A C 2 . 1 6 . 5 6 7 2 8 x 4 1 3 2 2 2 . 1 - 9 . 1 - _ _ A C 9 . 1 2 . 1 1 7 8 X 4 1 3 2 2 6 . 5 - 5 . 1 - _ _ A C5 . 16 . 53 9 17 x 8 1 333 2 . 1 - 1 . 3 - _ _ A C1 . 32 . 14 47 X 8 1 333 6 . 5 - 0 . 2 - _ _ A C 0 . 2 6 . 5 0 2 1 1 1 x 3 2 5 4 4 2 . 1 - 0 . 5 - - _ A C 0 . 5 2 . 1 0 2 1 1 X 3 2 5 4 4 6 . 5 - 8 . 2 - _ _ A C8 . 26 . 52 73 1 x 9 25 A 46 2 . 1 - 5 . 7 - _ _ A C5 . 72 . 10 11 4 X 0 3 556 6 . 5 - 9 . 5 - _ _ A C 9 . 5 6 . 5 6 2 6 1 x 5 3 8 9 9 2 . 1 - 6 . 9 - _ _ A C 6 . 9 2 . 1 0 1 4 1 x 3 3 8 9 9 7 . 4 - 2 . 1 - _ _ A C2 . 17 . 43 5 28 x 4 1 322 0 . 1 - 0 . 2 - _ _ A C0 . 20 . 15 68 X 4 1 322 7 . 4 - 6 . 1 - _ _ A C 6 . 1 7 . 4 0 1 1 7 x 8 1 3 3 3 0 . 1 - 5 . 3 - _ _ A C 5 . 3 0 . 1 2 3 6 X 8 1 3 3 3 7 . 4 - 9 . 1 - _ _ A C9 . 17 . 49 91 1 x 3 25 4 4 0 . 1 - 0 . 5 - _ _ A C0 . 50 . 18 11 1 X 3 25 4 4 7 . 4 - 0 . 3 - _ _ A C 0 . 3 7 . 4 8 5 3 1 x 9 2 5 5 6 0 . 1 - 8 . 7 - _ _ A C 8 . 7 0 . 1 9 4 1 X 0 3 5 5 6 7 . 4 - 2 . 6 - _ _ A C2 . 67 . 43 25 1 x 4 3 899 0 . 1 - 0 1 - _ _ A C0 10 . 19 4 1 x 3 3 899 9 . 3 - 3 . 1 - _ _ A C 3 . 1 9 . 3 0 3 2 8 x 4 1 3 2 2 8 6 . 0 - 8 . 2 - _ _ A C 8 . 2 8 6 . 0 7 3 8 X 4 1 3 2 2 9 . 3 - 8 . 1 - _ _ A C8 . 19 . 30 0 17 x 8 1 333 8 6 . 0 - 2 . 4 - _ _ A C2 . 48 6 . 01 27 X 8 1 333 9 . 3 - 1 . 2 - _ _ A C 1 . 2 9 . 3 1 8 1 1 x 3 2 5 4 4 8 6 . 0 - 0 . 6 - _ _ A C 0 . 6 8 6 . 0 3 1 1 1 X 3 2 5 4 4 9 . 3 - 5 . 3 - _ _ A C5 . 39 . 32 44 1 x 0 3 556 8 6 . 0 - 5 . 8 - _ _ A C5 . 88 6 . 07 4 1 X 0 35 A 46 9 . 3 - 8 . 6 - _ _ A C 8 . 6 9 . 3 9 1 5 1 x 4 3 8 9 9 8 6 . 0 - 1 1 - _ _ A C 1 1 8 6 . 0 7 4 1 x 3 3 8 9 9 3 . 3 - 5 . 1 - _ _ A C5 . 13 . 35 6 18 x 4 1 322 7 4 . 0 - 6 . 3 - _ _ A C6 . 37 4 . 08 28 X 4 1 322 3 . 3 - 0 . 2 - _ _ A C 0 . 2 3 . 3 2 9 7 x 8 1 3 3 3 7 4 . 0 - 0 . 6 - _ _ A C 0 . 6 7 4 . 0 1 1 7 X 8 1 3 3 3 3 . 3 - 0 . 3 - _ _ A C0 . 33 . 32 51 1 x 3 25 4 4 7 4 . 0 - 0 . 7 - _ _ A C0 . 77 4 . 00 11 1 X 3 25 4 4 3 . 3 - 0 . 4 - _ _ A C 0 . 4 3 . 3 4 3 4 1 x 0 3 5 5 6 7 4 . 0 - 5 . 9 - _ _ A C 5 . 9 7 4 . 0 6 3 1 X 9 2 5 5 6 3 . 3 - 5 . 7 - _ _ A C5 . 73 . 36 15 1 x 4 3 899 7 4 . 0 - 2 1 - _ _ A C2 17 4 . 06 3 1 x 2 3 899 7 . 2 - 5 . 1 - _ _ A C 5 . 1 7 . 2 2 7 1 8 x 4 1 3 2 2 3 3 . 0 - 2 . 3 - _ _ A C 2 . 3 3 3 . 0 7 1 8 X 4 1 3 2 2 7 . 2 - 2 . 2 - _ _ A C2 . 27 . 23 87 x 8 1 333 3 3 . 0 - 1 . 6 - _ _ A C1 . 63 3 . 07 6 X 8 1 333 7 . 2 - 5 . 3 - _ _ A C 5 . 3 7 . 2 7 4 1 1 x 3 2 5 4 4 3 3 . 0 - 2 . 7 - _ _ A C 2 . 7 3 3 . 0 7 1 1 X 3 2 5 4 4 7 . 2 - 8 . 4 - _ _ A C8 . 47 . 22 24 1 x 0 3 556 3 3 . 0 - 0 1 - _ _ A C0 13 3 . 05 3 1 X 9 25 A 46 7 . 2 - 8 . 7 - _ _ A C 8 . 7 7 . 2 4 1 5 1 x 4 3 8 9 9 3 3 . 0 - 3 1 - _ _ A C 3 1 3 3 . 0 5 3 1 x 2 3 8 9 9 2 . 2 - 6 . 1 - _ _ A C6 . 12 . 25 3 17 x 4 1 322 2 2 . 0 - 7 . 3 - _ _ A C7 . 32 2 . 02 18 X 4 1 322 2 . 2 - 3 . 2 - _ _ A C 3 . 2 2 . 2 5 7 7 x 8 1 3 3 3 2 2 . 0 - 6 . 7 - _ _ A C 6 . 7 2 2 . 0 5 7 X 8 1 3 3 3 2 . 2 - 0 . 4 - _ _ A C0 . 42 . 20 31 1 x 3 25 4 4 2 2 . 0 - 9 . 8 - _ _ A C9 . 82 2 . 04 1 1 X 3 25 4 4 2 . 2 - 8 . 5 - _ _ A C 8 . 5 2 . 2 6 1 5 1 x 1 3 5 5 6 2 2 . 0 - 1 1 - _ _ A C 1 1 2 2 . 0 4 2 1 X 9 2 5 5 6 2 . 2 - 2 . 8 - _ _ A C2 . 82 . 23 15 1 x 4 3 899 2 2 . 0 - 3 1 - _ _ A C3 12 2 . 04 3 1 x 2 3 899 8 . 1 - 6 . 1 - _ _ A C 6 . 1 8 . 1 1 1 1 8 x 4 1 3 2 2 5 1 . 0 - 6 . 4 - _ _ A C 6 . 4 5 1 . 0 8 8 X 4 1 3 2 2 8 . 1 - 5 . 2 - _ _ A C5 . 28 . 10 67 x 8 1 333 5 1 . 0 - 3 . 9 - _ _ A C3 . 95 1 . 03 7 X 8 1 333 8 . 1 - 5 . 4 - _ _ A C 5 . 4 8 . 1 7 2 1 1 x 3 2 5 4 4 5 1 . 0 - 0 1 - _ _ A C 0 1 5 1 . 0 3 1 1 X 3 2 5 4 4 8 . 1 - 0 . 6 - _ _ A C0 . 68 . 14 14 1 x 0 3 556 5 1 . 0 - 2 1 - _ _ A C2 15 1 . 03 2 1 X 9 2 556 8 . 1 - 7 . 8 - _ _ A C 7 . 8 8 . 1 2 1 5 1 x 4 3 8 9 9 5 1 . 0 - 6 1 - _ _ A C 6 1 5 1 . 0 3 3 1 x 2 3 8 9 9 5 . 1 - 8 . 1 - _ _ A C8 . 15 . 19 88 X 4 1 322 0 1 . 0 - 7 . 5 - _ _ A C7 . 50 1 . 05 8 X 4 1 322 5 . 1 - 8 . 2 - _ _ A C 8 . 2 5 . 1 9 4 7 X 8 1 3 3 3 0 1 . 0 - 0 1 - _ _ A C 0 1 0 1 . 0 2 7 X 8 1 3 3 3 5 . 1 - 0 . 5 - _ _ A C0 . 55 . 12 21 1 X 3 25 4 4 0 1 . 0 - 2 1 - _ _ A C2 10 1 . 02 1 1 X 2 25 4 4 5 . 1 - 0 . 7 - _ _ A C 0 . 7 5 . 1 1 1 5 1 X 1 3 5 5 6 0 1 . 0 - 3 1 - _ _ A C 3 1 0 1 . 0 3 2 1 X 8 2 5 5 6 5 . 1 - 1 . 9 - _ _ A C1 . 95 . 11 14 1 x 3 3 899 0 1 . 0 - 7 1 - _ _ A C7 10 1 . 03 3 1 X 2 3 899 THE TALEMA GROUP • World Wide Toroidal Specialists (02-07) CA Series Notes: 1) Inductance measured at 25°C and 10 kHz. L < 2mH test level < 2.5mA L > 2mH test ;evel < 250mV 2) Inductance loss <10% by DC preload with I N (current compensated). 3) DC Resistance measured at 25°C ±5°C. 4) Test voltage per VDE 0565/2 5) 250 VAC Nominal Operating Voltage 6) Maximum Ambient Temperature: 60°C Inductance Value per Winding Current Rating (Amps) Mounting Style O = Open: 'OV' - Vertical & 'OH' - Horizontal Mount B = Base Mount V = Vertical Encapsulated - Pins 7 - 2 and 6 - 3 X = Vertical Encapsulated - Pins 8 - 1 and 5 - 4 F = Flat Encapsulated Basic Series Designation Ordering Key CA B - 0.5 - 10mH |
同様の部品番号 - CAO-1.6-1.8 |
|
同様の説明 - CAO-1.6-1.8 |