データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

M74HCT164B1R データシート(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

部品番号 M74HCT164B1R
部品情報  8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M74HCT164B1R データシート(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button M74HCT164B1R Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M74HCT164B1R Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M74HCT164B1R Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M74HCT164B1R Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M74HCT164B1R Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M74HCT164B1R Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M74HCT164B1R Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics M74HCT164B1R Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics M74HCT164B1R Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
M74HCT164
9/11
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.75
0.068
a1
0.1
0.2
0.003
0.007
a2
1.65
0.064
b
0.35
0.46
0.013
0.018
b1
0.19
0.25
0.007
0.010
C
0.5
0.019
c1
45° (typ.)
D
8.55
8.75
0.336
0.344
E
5.8
6.2
0.228
0.244
e
1.27
0.050
e3
7.62
0.300
F
3.8
4.0
0.149
0.157
G
4.6
5.3
0.181
0.208
L
0.5
1.27
0.019
0.050
M
0.68
0.026
S8° (max.)
SO-14 MECHANICAL DATA
PO13G


同様の部品番号 - M74HCT164B1R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
M74HCT164B1R STMICROELECTRONICS-M74HCT164B1R Datasheet
252Kb / 12P
   8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
More results

同様の説明 - M74HCT164B1R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
M54HC251 STMICROELECTRONICS-M54HC251 Datasheet
249Kb / 11P
   8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
M54HCT164 STMICROELECTRONICS-M54HCT164 Datasheet
252Kb / 12P
   8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
M54HC164 STMICROELECTRONICS-M54HC164 Datasheet
254Kb / 12P
   8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
M74HC164 STMICROELECTRONICS-M74HC164_03 Datasheet
512Kb / 13P
   8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
M54HC164 STMICROELECTRONICS-M54HC164_04 Datasheet
299Kb / 11P
   RAD-HARD 8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
M54HC4094 STMICROELECTRONICS-M54HC4094 Datasheet
270Kb / 12P
   8 BIT SIPO SHIFT LATCH REGISTER 3-STATE
M74HC4094 STMICROELECTRONICS-M74HC4094 Datasheet
575Kb / 12P
   8 BIT SIPO SHIFT LATCH REGISTER (3-STATE)
logo
Diodes Incorporated
74AHCT595 DIODES-74AHCT595 Datasheet
255Kb / 10P
   8-BIT SHIFT REGISTER 8-BIT OUTPUT REGISTER
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC166 HITACHI-HD74AC166 Datasheet
65Kb / 11P
   8-bit Shift Register
logo
ON Semiconductor
MC10E141 ONSEMI-MC10E141 Datasheet
111Kb / 4P
   8-BIT SHIFT REGISTER
1996 REV 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com