データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74LVX574MTR データシート(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

部品番号 74LVX574MTR
部品情報  LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74LVX574MTR データシート(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button 74LVX574MTR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 74LVX574MTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74LVX574MTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74LVX574MTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74LVX574MTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74LVX574MTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics 74LVX574MTR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics 74LVX574MTR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics 74LVX574MTR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
74LVX574
8/13
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
2.35
2.65
0.093
0.104
A1
0.1
0.30
0.004
0.012
B
0.33
0.51
0.013
0.020
C
0.23
0.32
0.009
0.013
D
12.60
13.00
0.496
0.512
E
7.4
7.6
0.291
0.299
e
1.27
0.050
H
10.00
10.65
0.394
0.419
h
0.25
0.75
0.010
0.030
L
0.4
1.27
0.016
0.050
k0°
ddd
0.100
0.004
SO-20 MECHANICAL DATA
0016022D


同様の部品番号 - 74LVX574MTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
74LVX574MTC FAIRCHILD-74LVX574MTC Datasheet
80Kb / 6P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 3-STATE Outputs
74LVX574MTC FAIRCHILD-74LVX574MTC Datasheet
94Kb / 7P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 3-STATE Outputs
More results

同様の説明 - 74LVX574MTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
74LVX374 STMICROELECTRONICS-74LVX374 Datasheet
301Kb / 13P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX373 STMICROELECTRONICS-74LVX373_04 Datasheet
300Kb / 13P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE LATCH (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX373 STMICROELECTRONICS-74LVX373 Datasheet
77Kb / 10P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE LATCH (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX573 STMICROELECTRONICS-74LVX573 Datasheet
210Kb / 10P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE LATCH (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX573 STMICROELECTRONICS-74LVX573_04 Datasheet
299Kb / 13P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE LATCH (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX541 STMICROELECTRONICS-74LVX541 Datasheet
291Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS BUFFER (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX273 STMICROELECTRONICS-74LVX273 Datasheet
307Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH CLEAR (5V TOLERANT INPUTS)
74LVX240 STMICROELECTRONICS-74LVX240 Datasheet
258Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS BUFFER (3-STATE INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LCX574 STMICROELECTRONICS-74LCX574 Datasheet
264Kb / 13P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP NON-INVERTING (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
74LCX374 STMICROELECTRONICS-74LCX374_04 Datasheet
277Kb / 13P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP NON-INVERTING (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com