データシートサーチシステム |
|
GS-24S0501.8 データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
GS-24S0501.8 データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
5 / 15 page GS-R24FP Maximum ratings 5/15 2 Maximum ratings 2.1 Absolute maximum ratings 2.2 Thermal data Table 3. Absolute maximum ratings Symbol Parameter Value Unit VI DC input voltage 36 V Iout Maximum output current int. limit V1 INH -0.3 to Vi V V2 Sync -0.3 to 4 V V10 FB 4 V Table 4. Thermal data Symbol Parameter Value Unit TSTG Storage temperature range -40 ÷ 105 °C TOP Operating ambient temperature -25 ÷ 85 °C |
同様の部品番号 - GS-24S0501.8 |
|
同様の説明 - GS-24S0501.8 |