データシートサーチシステム |
|
Z0109SN1AA2 データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
Z0109SN1AA2 データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
6 / 9 page Packaging information Z01 6/9 3 Packaging information Figure 12. SOT-223 Footprint dimensions (in millimeters) Table 6. SOT-223 Dimensions REF. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.80 0.071 A1 0.02 0.001 B 0.60 0.70 0.80 0.024 0.027 0.031 B1 2.90 3.00 3.10 0.114 0.118 0.122 c 0.24 0.26 0.32 0.009 0.010 0.013 D 6.30 6.50 6.70 0.248 0.256 0.264 e 2.3 0.090 e1 4.6 0.181 E 3.30 3.50 3.70 0.130 0.138 0.146 H 6.70 7.00 7.30 0.264 0.276 0.287 V 10° max A A1 e1 D B1 H E e 12 4 3 B V c 3.25 1.32 7.80 5.16 1.32 2.30 0.95 |
同様の部品番号 - Z0109SN1AA2 |
|
同様の説明 - Z0109SN1AA2 |