データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

M74HC151RM13TR データシート(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

部品番号 M74HC151RM13TR
部品情報  8 CHANNEL MULTIPLEXER
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M74HC151RM13TR データシート(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button M74HC151RM13TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M74HC151RM13TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M74HC151RM13TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M74HC151RM13TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M74HC151RM13TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M74HC151RM13TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics M74HC151RM13TR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics M74HC151RM13TR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics M74HC151RM13TR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
M74HC151
10/12
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.75
0.068
a1
0.1
0.2
0.003
0.007
a2
1.65
0.064
b
0.35
0.46
0.013
0.018
b1
0.19
0.25
0.007
0.010
C
0.5
0.019
c1
45° (typ.)
D
9.8
10
0.385
0.393
E
5.8
6.2
0.228
0.244
e
1.27
0.050
e3
8.89
0.350
F
3.8
4.0
0.149
0.157
G
4.6
5.3
0.181
0.208
L
0.5
1.27
0.019
0.050
M
0.62
0.024
S8° (max.)
SO-16 MECHANICAL DATA
PO13H


同様の部品番号 - M74HC151RM13TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
M74HC151 STMICROELECTRONICS-M74HC151 Datasheet
248Kb / 11P
   8 CHANNEL MULTIPLEXER
M74HC151B1R STMICROELECTRONICS-M74HC151B1R Datasheet
248Kb / 11P
   8 CHANNEL MULTIPLEXER
M74HC151C1R STMICROELECTRONICS-M74HC151C1R Datasheet
248Kb / 11P
   8 CHANNEL MULTIPLEXER
M74HC151M1R STMICROELECTRONICS-M74HC151M1R Datasheet
248Kb / 11P
   8 CHANNEL MULTIPLEXER
More results

同様の説明 - M74HC151RM13TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC151F TOSHIBA-TC74AC151F_12 Datasheet
267Kb / 8P
   8-Channel Multiplexer
logo
Maxwell Technologies
338RPFS MAXWELL-338RPFS Datasheet
431Kb / 14P
   8-CHANNEL MULTIPLEXER
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC151AFN TOSHIBA-TC74HC151AFN Datasheet
292Kb / 7P
   8 - CHANNEL MULTIPLEXER
TC74ACT151F TOSHIBA-TC74ACT151F_12 Datasheet
264Kb / 7P
   8-Channel Multiplexer
TC74HC151AP TOSHIBA-TC74HC151AP_07 Datasheet
340Kb / 10P
   8-Channel Multiplexer
logo
STMicroelectronics
M54HC151 STMICROELECTRONICS-M54HC151 Datasheet
248Kb / 11P
   8 CHANNEL MULTIPLEXER
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC151F TOSHIBA-TC74AC151F Datasheet
272Kb / 6P
   8 CHANNEL MULTIPLEXER
TC74ACT151P TOSHIBA-TC74ACT151P Datasheet
265Kb / 6P
   8 CHANNEL MULTIPLEXER
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC151 FAIRCHILD-MM74HC151 Datasheet
71Kb / 7P
   8-Channel Digital Multiplexer
74VHC4051MX FAIRCHILD-74VHC4051MX Datasheet
441Kb / 16P
   8-Channel Analog Multiplexer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com