データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FFPF60SB60DSTU データシート(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FFPF60SB60DSTU
部品情報  4A, 600V STEALTHTM II Rectifier
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FFPF60SB60DSTU データシート(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FFPF60SB60DSTU Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FFPF60SB60DSTU Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FFPF60SB60DSTU Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FFPF60SB60DSTU Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FFPF60SB60DSTU Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
FFPF60SB60DS Rev. A
www.fairchildsemi.com
3
Typical Performance Characteristics
Figure 1. Typical Forward Voltage Drop
Figure 2. Typical Reverse Current
vs. Forward Current
vs. Reverse Voltage
Figure 3. Typical Junction Capacitance
Figure 4. Typical Reverse Recovery Time
vs. di/dt
Figure 5. Typical Reverse Recovery
Figure 6. Forward Current Derating Curve
Current vs. di/dt
100
200
300
400
500
600
1E-3
0.01
0.1
1
10
T
C = 75
o
C
T
C = 25
o
C
T
C = 125
o
C
Reverse Voltage, V
R [V]
10
40
01234
5
0.1
1
10
75
o
C
T
C = 125
o
C
Forward Voltage, V
F
[V]
25
o
C
50
0.1
1
10
100
0
10
20
30
40
50
Typical Capacitance
at 0V = 43 pF
Reverse Voltage, V
R
[V]
100
200
300
400
500
600
10
20
30
40
50
60
T
C = 75
o
C
T
C = 25
o
C
T
C = 125
o
C
di/dt [A/µs]
100
200
300
400
500
600
1
2
3
4
5
6
7
T
C = 125
o
C
T
C = 25
o
C
T
C = 75
o
C
di/dt [A/µs]
25
50
75
100
125
150
0
3
6
9
Case temperature, T
C
[
o
C]


同様の部品番号 - FFPF60SB60DSTU

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Thinki Semiconductor Co...
FFPF60SB60DSTU THINKISEMI-FFPF60SB60DSTU Datasheet
3Mb / 3P
   8Amperes,600Volts Insulated Dual Series Connection Ultra Fast Soft Recovery Rectifiers
More results

同様の説明 - FFPF60SB60DSTU

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FFPF04S60S FAIRCHILD-FFPF04S60S Datasheet
238Kb / 5P
   4A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFP08S60S FAIRCHILD-FFP08S60S_07 Datasheet
139Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFPF15S60S FAIRCHILD-FFPF15S60S Datasheet
241Kb / 5P
   15A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFPF08S60ST FAIRCHILD-FFPF08S60ST_12 Datasheet
294Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFP30S60S FAIRCHILD-FFP30S60S_12 Datasheet
511Kb / 6P
   30A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFP08S60SN FAIRCHILD-FFP08S60SN Datasheet
281Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFPF08S60SN FAIRCHILD-FFPF08S60SN Datasheet
153Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFD08S60S FAIRCHILD-FFD08S60S Datasheet
498Kb / 5P
   STEALTHTM II Rectifier 8A, 600V Stealth2 Rectifier
FFPF60SA60DS FAIRCHILD-FFPF60SA60DS Datasheet
75Kb / 5P
   StealthTM Rectifier
FFP04H60S FAIRCHILD-FFP04H60S Datasheet
348Kb / 5P
   4A, 600V Hyperfast 2 Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com