データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1052MCTR-E データシート(PDF) 1 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SA1052MCTR-E
部品情報  Silicon PNP Epitaxial
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SA1052MCTR-E データシート(HTML) 1 Page - Renesas Technology Corp

  2SA1052MCTR-E Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SA1052MCTR-E Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SA1052MCTR-E Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SA1052MCTR-E Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SA1052MCTR-E Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SA1052MCTR-E Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
Rev.3.00 Aug 10, 2005 page 1 of 5
2SA1052
Silicon PNP Epitaxial
REJ03G0634-0300
(Previous ADE-208-1006A)
Rev.3.00
Aug.10.2005
Application
Low frequency amplifier
Outline
RENESAS Package code: PLSP0003ZB-A
(Package name: MPAK)
1
2
3
1. Emitter
2. Base
3. Collector
Absolute Maximum Ratings
(Ta = 25°C)
Item
Symbol
Ratings
Unit
Collector to base voltage
VCBO
–30
V
Collector to emitter voltage
VCEO
–30
V
Emitter to base voltage
VEBO
–5
V
Collector current
IC
–100
mA
Emitter current
IE
100
mA
Collector power dissipation
PC
150
mW
Junction temperature
Tj
150
°C
Storage temperature
Tstg
–55 to +150
°C


同様の部品番号 - 2SA1052MCTR-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SA1052 HITACHI-2SA1052 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SA1052 KEXIN-2SA1052 Datasheet
36Kb / 1P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1052-B KEXIN-2SA1052-B Datasheet
878Kb / 3P
   PNP Transistors
2SA1052-B-HF KEXIN-2SA1052-B-HF Datasheet
919Kb / 3P
   PNP Transistors
2SA1052-C KEXIN-2SA1052-C Datasheet
878Kb / 3P
   PNP Transistors
More results

同様の説明 - 2SA1052MCTR-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SA1025 HITACHI-2SA1025 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1122 HITACHI-2SA1122 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1350 HITACHI-2SA1350 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1617 HITACHI-2SA1617 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB1026 HITACHI-2SB1026 Datasheet
25Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB1407 HITACHI-2SB1407 Datasheet
31Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB738 HITACHI-2SB738 Datasheet
31Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB791 HITACHI-2SB791 Datasheet
37Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
Renesas Technology Corp
2SA2080 RENESAS-2SA2080 Datasheet
85Kb / 8P
   SILICON PNP EPITAXIAL
HIT647 RENESAS-HIT647_15 Datasheet
76Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SA495 NJSEMI-2SA495 Datasheet
137Kb / 2P
   SILICON PNP EPITAXIAL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com