データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1052MDTR-E データシート(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SA1052MDTR-E
部品情報  Silicon PNP Epitaxial
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SA1052MDTR-E データシート(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  2SA1052MDTR-E Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SA1052MDTR-E Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SA1052MDTR-E Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SA1052MDTR-E Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SA1052MDTR-E Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SA1052MDTR-E Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
2SA1052
Rev.3.00 Aug 10, 2005 page 5 of 5
Package Dimensions
D
e
A
AA
b
xS
A
M
EHE
A
A2
A1
S
b
A-A Section
b1
c1
c
Qc
L
L1
LP
A3
Pattern of terminal position areas
I1
b2
e
e1
A
A1
A2
A3
b
b1
c
c1
D
E
e
HE
L
L1
LP
x
b2
e1
I1
Q
1.0
0
1.0
0.35
0.1
2.7
1.35
2.2
0.35
0.15
0.25
Min
Nom
Dimension in Millimeters
Reference
Symbol
Max
1.1
0.25
0.42
0.4
0.13
0.11
1.5
0.95
2.8
1.95
0.3
1.3
0.1
1.2
0.5
0.15
3.1
1.65
3.0
0.75
0.55
0.65
0.05
0.55
1.05
SC-59A
0.011g
MASS[Typ.]
MPAK(T) / MPAK(T)V,
MPAK / MPAKV
PLSP0003ZB-A
RENESAS Code
JEITA Package Code
Package Name
Ordering Information
Part Name
Quantity
Shipping Container
2SA1052MCTR-E
2SA1052MDTR-E
3000
φ 178 mm Reel, 8 mm Emboss Taping
Note:
For some grades, production may be terminated. Please contact the Renesas sales office to check the state of
production before ordering the product.


同様の部品番号 - 2SA1052MDTR-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SA1052 HITACHI-2SA1052 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SA1052 KEXIN-2SA1052 Datasheet
36Kb / 1P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1052-B KEXIN-2SA1052-B Datasheet
878Kb / 3P
   PNP Transistors
2SA1052-B-HF KEXIN-2SA1052-B-HF Datasheet
919Kb / 3P
   PNP Transistors
2SA1052-C KEXIN-2SA1052-C Datasheet
878Kb / 3P
   PNP Transistors
More results

同様の説明 - 2SA1052MDTR-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SA1025 HITACHI-2SA1025 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1122 HITACHI-2SA1122 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1350 HITACHI-2SA1350 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1617 HITACHI-2SA1617 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB1026 HITACHI-2SB1026 Datasheet
25Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB1407 HITACHI-2SB1407 Datasheet
31Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB738 HITACHI-2SB738 Datasheet
31Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB791 HITACHI-2SB791 Datasheet
37Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
Renesas Technology Corp
2SA2080 RENESAS-2SA2080 Datasheet
85Kb / 8P
   SILICON PNP EPITAXIAL
HIT647 RENESAS-HIT647_15 Datasheet
76Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SA495 NJSEMI-2SA495 Datasheet
137Kb / 2P
   SILICON PNP EPITAXIAL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com